công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2W10 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diotech Company.

tên linh kiện 2W10
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIOTECH [Diotech Company.]
Trang chủ  http://www.kdiode.com
Logo DIOTECH - Diotech Company.

2W10 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diotech Company.

  2W10 Datasheet HTML 1Page - Diotech Company. 2W10 Datasheet HTML 2Page - Diotech Company.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2W005 THRU 2W10
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
0.01
0.1
1.0
10
0.2
0.6
1.0
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
, per element
F
T = 25°C
Pulse width = 300µs
j
0
10
20
30
40
50
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Max Non-Repetitive Surge Current
Pulse Width 8.3 ms
Single Half-Sine-Wave
(JEDEC Method)
60
1
10
100
0
0
1
0
1
1
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
T = 25°C
f = 1mz
j
0.01
0.1
1.0
10
100
200
0
40
80
160
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 5 Typical Reverse Characteristics
120
T = 100°C
j
T = 25°C
j
0
0.5
1.0
1.5
5
7
0
5
1
5
2
1
0
0
1
0
5
5
2
0
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
A
2.0
Single phase half-sine-wave
60Hz resistive or inductive load


Số phần tương tự - 2W10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microdiode Electronics ...
2W10 CHENDA-2W10 Datasheet
590Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
2W10 WTE-2W10 Datasheet
46Kb / 3P
   2.0A BRIDGE RECTIFIER
logo
Electronic devices inc.
2W10 EDI-2W10 Datasheet
116Kb / 1P
   EDI Single-1 to 12 Amperes Commercial Grade Bridges
logo
First Components Intern...
2W10 FCI-2W10 Datasheet
67Kb / 1P
   2.0 Amp SINGLE PHASE SILICON BRIDGE LOW LEAKAGE CURRENT
logo
Shenzhen Yixinwei Techn...
2W10 YIXIN-2W10 Datasheet
146Kb / 2P
   2.0 A Single-Phase Silicon Bridge Rectifier
More results

Mô tả tương tự - 2W10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
BR1505 RECTRON-BR1505 Datasheet
276Kb / 3P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shanghai Sunrise Electr...
KBU6A SSE-KBU6A Datasheet
15Kb / 1P
   SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Wing Shing Computer Com...
KBPC6005 WINGS-KBPC6005 Datasheet
283Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
KBPC15005 WINGS-KBPC15005 Datasheet
225Kb / 2P
   SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
BR605 RECTRON-BR605 Datasheet
22Kb / 2P
   SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shanghai Lunsure Electr...
KBPC35005 CHENYI-KBPC35005 Datasheet
182Kb / 2P
   SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Diotech Company.
KBP2005G DIOTECH-KBP2005G Datasheet
848Kb / 2P
   SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
TS4B05G PFS-TS4B05G Datasheet
316Kb / 2P
   Single-phase Silicon Bridge Rectifier
logo
Continental Device Indi...
KBPC8005 CDIL-KBPC8005 Datasheet
183Kb / 3P
   SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
logo
GeneSiC Semiconductor, ...
KBU8A GENESIC-KBU8A Datasheet
299Kb / 3P
   Single Phase Silicon Bridge Rectifier
KBU1006 GENESIC-KBU1006 Datasheet
299Kb / 3P
   Single Phase Silicon Bridge Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com