công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMSF7N03HD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MMSF7N03HD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N?묬hannel Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MMSF7N03HD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MMSF7N03HD Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MMSF7N03HD Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
MMSF7N03HD
http://onsemi.com
3
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
0
0
0.25
0.5
0.75
2
0
4
5
7
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 1. On−Region Characteristics
1.5
2
2.5
4
VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 2. Transfer Characteristics
24
10
0.4
0.5
0.6
0
5
10
15
0.01
0.04
VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 3. On−Resistance versus
Gate−To−Source Voltage
ID, DRAIN CURRENT (AMPS)
Figure 4. On−Resistance versus Drain Current
and Gate Voltage
0
1
1.5
2
1
100
1000
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
Figure 5. On−Resistance Variation with
Temperature
VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
Figure 6. Drain−To−Source Leakage
Current versus Voltage
TJ = 25°C
VDS ≥ 10 V
TJ = 100°C
25
°C
−55
°C
TJ = 25°C
VGS = 0 V
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
VGS = 10 V
ID = 3.5 A
1
1.25
4.5 V
3.9 V
3.1 V
2.9 V
3
1.5
1.75
3.5
0.3
68
10 V
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
TJ = 125°C
6
0.05
0.03
3
0
0.5
510
20
30
4
5
7
6
3
0.2
0.02
10
100
°C
25
°C
ID = 3.5 A
3.7 V
3.5 V
3.3 V
2.7 V
2.5 V
2
1
TJ = 25°C
2
1
0.1
TJ = 25°C
0.1
10000
15
25


Số phần tương tự - MMSF7N03HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MMSF7N03HD MOTOROLA-MMSF7N03HD Datasheet
296Kb / 10P
   SINGLE TMOS POWER MOSFET 8.0 AMPERES 30 VOLTS
More results

Mô tả tương tự - MMSF7N03HD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MGSF3442VT1 ONSEMI-MGSF3442VT1 Datasheet
175Kb / 8P
   N?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
MTW24N40E ONSEMI-MTW24N40E Datasheet
173Kb / 8P
   N?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2000 ??Rev. XXX
MMDF5N02Z ONSEMI-MMDF5N02Z Datasheet
127Kb / 12P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2004 ??Rev. XXX
MTW16N40E ONSEMI-MTW16N40E Datasheet
123Kb / 8P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2004 ??Rev. XXX
MTSF3N02HD ONSEMI-MTSF3N02HD Datasheet
304Kb / 12P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 6
NTP15N40 ONSEMI-NTP15N40 Datasheet
148Kb / 4P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 2
MTB36N06V ONSEMI-MTB36N06V Datasheet
263Kb / 10P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 4
NTP22N06L ONSEMI-NTP22N06L Datasheet
200Kb / 7P
   N?묬hannel Power MOSFET
August, 2006 ??Rev. 2
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
PJM1514NDJ PJSEMI-PJM1514NDJ Datasheet
892Kb / 5P
   N?묬hannel Power MOSFET
PJM1516NDJ PJSEMI-PJM1516NDJ Datasheet
984Kb / 5P
   N?묬hannel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
MMDF7N02Z ONSEMI-MMDF7N02Z Datasheet
256Kb / 12P
   N?묬hannel Power MOSFET
Sep, 2004 ??Rev. XXX
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com