công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8806 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC8806
Giải thích chi tiết về linh kiện  14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8806 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  DAC8806_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8806_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: VDD = +5V
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =+25°C
V
=10V
REF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =+25°C
V
=10V
REF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =
40
-
° C
V
=10V
REF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =
40
-
° C
V
=10V
REF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =+85°C
V
=10V
REF
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Code
T
A =+85°C
V
=10V
REF
DAC8806
SBAS385B – APRIL 2006 – REVISED FEBRUARY 2008
At TA = +25°C, unless otherwise noted.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 1.
Figure 2.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 3.
Figure 4.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 5.
Figure 6.
Copyright © 2006–2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Link(s): DAC8806


Số phần tương tự - DAC8806_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8806IDB TI-DAC8806IDB Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806IDBG4 TI-DAC8806IDBG4 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806IDBR TI-DAC8806IDBR Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806IDBRG4 TI-DAC8806IDBRG4 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8806_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8805 TI1-DAC8805_14 Datasheet
797Kb / 25P
[Old version datasheet]   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8805 BURR-BROWN-DAC8805 Datasheet
526Kb / 25P
   14-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8801 TI1-DAC8801_16 Datasheet
991Kb / 22P
[Old version datasheet]   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC7821 TI-DAC7821 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8820 TI-DAC8820 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8801 BURR-BROWN-DAC8801 Datasheet
384Kb / 16P
   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8802 TI-DAC8802_15 Datasheet
777Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC7822 BURR-BROWN-DAC7822 Datasheet
610Kb / 18P
   Dual, 12-Bit, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8822 BURR-BROWN-DAC8822_07 Datasheet
499Kb / 24P
   16-Bit, Dual, Parallel Input, Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com