công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8803 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện DAC8803
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

DAC8803 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button DAC8803_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments DAC8803_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 26 page
background image
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS: V
DD = +5 V
Channel A
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
T
A = +25_C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
T
A = +25_C
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
T
A = − 40_ C
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
T
A = − 40_ C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
T
A = +85_C
0
2048
4096
6144
8192 10240 12288 14336 16383
Digital Input Code
T
A = +85_C
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
DAC8803
SBAS340C – JANUARY 2005 – REVISED FEBRUARY 2006
At T
A = +25°C, +VDD = +5 V, unless otherwise noted.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 1.
Figure 2.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 3.
Figure 4.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 5.
Figure 6.
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8803_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8803IDBR TI-DAC8803IDBR Datasheet
261Kb / 30P
[Old version datasheet]   Quad, Current Output, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8803IDBT TI-DAC8803IDBT Datasheet
261Kb / 30P
[Old version datasheet]   Quad, Current Output, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results

Mô tả tương tự - DAC8803_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
DAC8801 TI1-DAC8801_16 Datasheet
991Kb / 22P
[Old version datasheet]   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8801 BURR-BROWN-DAC8801 Datasheet
384Kb / 16P
   14-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
logo
Texas Instruments
DAC8803 TI-DAC8803 Datasheet
261Kb / 30P
[Old version datasheet]   Quad, Current Output, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8802 TI-DAC8802_15 Datasheet
777Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8802 TI-DAC8802 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   Dual, Serial Input 14-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8814 TI-DAC8814 Datasheet
264Kb / 31P
[Old version datasheet]   Quad, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8814 TI1-DAC8814_09 Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   Quad, Serial Input 16-Bit Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8806 TI-DAC8806 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   14-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI-DAC8811 Datasheet
421Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
DAC8811 TI1-DAC8811 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, Serial Input Multiplying Digital-to-Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com