công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SJ665-DL-1E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 2SJ665-DL-1E
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SJ665-DL-1E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 2SJ665-DL-1E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
71112 TKIM TC-00002779/N1805QA MSIM TB-00001098 No.8590-1/7
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
4 : Drain
TO-263-2L
10.0
5.3
1.27
0.8
2.54
2.54
0.254
4.5
8.0
1.3
0.5
12
3
4
http://onsemi.com
Semiconductor Components Industries, LLC, 2013
July, 2013
2SJ665
P-Channel Power MOSFET
–100V, –27A, 77mΩ, TO-263-2L
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended Operating
Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect device reliability.
Product & Package Information
• Package
: TO-263-2L
• JEITA, JEDEC
: SC-83, TO-263
• Minimum Packing Quantity : 800 pcs./reel
Packing Type: DL
Marking
Electrical Connection
Features
ON-resistance RDS(on)1=59mΩ(typ.)
Input capacitance Ciss=4200pF (typ.)
4V drive
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Drain-to-Source Voltage
VDSS
--100
V
Gate-to-Source Voltage
VGSS
±20
V
Drain Current (DC)
ID
--27
A
Drain Current (Pulse)
IDP
PW≤10μs, duty cycle≤1%
--108
A
Allowable Power Dissipation
PD
Tc=25°C
65
W
Channel Temperature
Tch
150
°C
Storage Temperature
Tstg
--55 to +150
°C
Avalanche Energy (Single Pulse) *1
EAS
48
mJ
Avalanche Current *2
IAV
--27
A
Note :
*1 VDD=--30V, L=100μH, IAV=--27A (Fig.1)
*2 L≤100μH, single pulse
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7535-001
Ordering number : EN8590A
2SJ665-DL-1E
1
3
2, 4
J665
LOT No.
DL


Số phần tương tự - 2SJ665-DL-1E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SJ665 SANYO-2SJ665 Datasheet
41Kb / 4P
   P-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
2SJ665 SANYO-2SJ665 Datasheet
405Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
2SJ665 SANYO-2SJ665_12 Datasheet
405Kb / 7P
   General-Purpose Switching Device Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SJ665-DL-1E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seme LAB
IRFN9240SMD SEME-LAB-IRFN9240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
CJ3139KW JIANGSU-CJ3139KW Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
MTB50P03HDL ONSEMI-MTB50P03HDL_14 Datasheet
143Kb / 9P
   P-Channel Power MOSFET
January, 2014 ??Rev. 7
logo
Unisonic Technologies
UT3P01Z UTC-UT3P01Z_10 Datasheet
173Kb / 4P
   P CHANNEL POWER MOSFET
logo
Infineon Technologies A...
BSB027P03LX3G INFINEON-BSB027P03LX3G Datasheet
1Mb / 13P
   p-Channel Power MOSFET
1.9, 2011-03-02
logo
Gunter Seniconductor Gm...
GFC9110 GSG-GFC9110 Datasheet
116Kb / 1P
   P Channel Power MOSFET
GFC9140 GSG-GFC9140 Datasheet
116Kb / 1P
   P Channel Power MOSFET
GFC9210 GSG-GFC9210 Datasheet
112Kb / 1P
   P Channel Power MOSFET
GFC9240 GSG-GFC9240 Datasheet
115Kb / 1P
   P Channel Power MOSFET
logo
Micro Commercial Compon...
MCQ4435A MCC-MCQ4435A Datasheet
641Kb / 4P
   P-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UT9435 UTC-UT9435_15 Datasheet
243Kb / 4P
   P-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com