công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM19 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM19
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM19 2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM19 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM19_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM19_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
LM19
SNIS122E – MAY 2001 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Application
Output Voltage vs Temperature
VO = (−3.88×10
−6×T2) + (−1.15×10−2×T) + 1.8639
or
where:
T is temperature, and VO is the measured output voltage of the
LM19.
Figure 1. Full-Range Celsius (Centigrade) Temperature Sensor (
−55°C to +130°C) Operating from a
Single Li-Ion Battery Cell
Temperature (T)
Typical VO
+130°C
+303 mV
+100°C
+675 mV
+80°C
+919 mV
+30°C
+1515 mV
+25°C
+1574 mV
0°C
+1863.9 mV
−30°C
+2205 mV
−40°C
+2318 mV
−55°C
+2485 mV
Connection Diagram
Figure 2. TO-92
Package Number LP
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam
during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2001–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM19


Số phần tương tự - LM19_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Power-One
LM1901-7R POWER-ONE-LM1901-7R Datasheet
146Kb / 4P
   50 Watt DC-DC Converters
LM1901-7R POWER-ONE-LM1901-7R Datasheet
66Kb / 4P
   50 Watt AC-DC Converters
LM1901-7R POWER-ONE-LM1901-7R Datasheet
83Kb / 4P
   50-Watt AC-DC Cassette Converters
logo
National Semiconductor ...
LM1921 NSC-LM1921 Datasheet
133Kb / 6P
   LM1921 1 Amp Industrial Switch
logo
Shenzhen TOPWAY Technol...
LM192160ACW TOPWAY-LM192160ACW Datasheet
984Kb / 15P
   LCD Module User Manual
More results

Mô tả tương tự - LM19_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM19 TI1-LM19 Datasheet
283Kb / 13P
[Old version datasheet]   LM19 2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
logo
National Semiconductor ...
LM19 NSC-LM19_10 Datasheet
272Kb / 10P
   2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
LM19 NSC-LM19_07 Datasheet
241Kb / 10P
   2.4V, 10關A, TO-92 Temperature Sensor
LM19 NSC-LM19 Datasheet
173Kb / 8P
   2.4V, 10uA, TO-92 Temperature Sensor
LM20 NSC-LM20_05 Datasheet
652Kb / 10P
   2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
logo
Texas Instruments
LLSD103A-7 TI1-LLSD103A-7 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   LM20 2.4V, 10關A, SC70, DSBGA Temperature Sensor
logo
National Semiconductor ...
LM20 NSC-LM20 Datasheet
218Kb / 9P
   LM20 2.4V, 10關A, SC70, micro SMD Temperature Sensor
logo
Texas Instruments
LMT89 TI-LMT89 Datasheet
920Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT89 2.4V, 10 A, SC70, Temperature Sensor
LMT88 TI-LMT88 Datasheet
899Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT88 2.4V, 10 A, SC70, DSBGA Temperature Sensor
LMT89DCKT TI-LMT89DCKT Datasheet
898Kb / 13P
[Old version datasheet]   LMT89 2.4V, 10UA, SC70, Temperature Sensor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com