công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB025C04H8 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB025C04H8
Giải thích chi tiết về linh kiện  MTB025C04H8 CYStek Product Specification
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB025C04H8 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button MTB025C04H8 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. MTB025C04H8 Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C955H8
Issued Date : 2015.11.02
Revised Date :
Page No. : 6/13
MTB025C04H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.) : Q1( N-channel)
Capacitance vs Drain-to-Source Voltage
10
100
1000
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
C oss
Ciss
Crss
Threshold Voltage vs Junction Tempearture
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=250
μA
ID=1mA
Forward Transfer Admittance vs Drain Current
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
ID, Drain Current(A)
VDS=10V
Pulsed
Ta=25°C
Gate Charge Characteristics
0
2
4
6
8
10
02
46
8
10
12
14
Qg, Total Gate Charge(nC)
VDS=25V
ID=5A
Maximum Safe Operating Area
0.01
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
VDS, Drain-Source Voltage(V)
DC
10ms
1ms
100
μs
RDS(ON)
Limited
TA=25°C, Tj=150°C, VGS=10V
RθJA=50°C/W, Single Pulse
1s
100ms
Maximum Drain Current vs JunctionTemperature
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
25
50
75
100
125
150
175
TJ, Junction Temperature(°C)
TA=25°C, VGS=10V
RθJA=50°C/W


Số phần tương tự - MTB025C04H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB025N04Q8 CYSTEKEC-MTB025N04Q8 Datasheet
485Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB025N04Q8-0-T3-G CYSTEKEC-MTB025N04Q8-0-T3-G Datasheet
485Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB025P03KQ8 CYSTEKEC-MTB025P03KQ8 Datasheet
425Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB025P03KQ8-0-T3-G CYSTEKEC-MTB025P03KQ8-0-T3-G Datasheet
425Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB025C04H8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA3513J3 CYSTEKEC-BTA3513J3 Datasheet
325Kb / 8P
   CYStek Product Specification
MTP4835J3 CYSTEKEC-MTP4835J3 Datasheet
291Kb / 9P
   MTP4835J3 CYStek Product Specification
SK24SA CYSTEKEC-SK24SA Datasheet
280Kb / 6P
   SK2XSA CYStek Product Specification
MTB60A06Q8 CYSTEKEC-MTB60A06Q8 Datasheet
313Kb / 9P
   MTB60A06Q8 CYStek Product Specification
MTDN9946Q8 CYSTEKEC-MTDN9946Q8 Datasheet
391Kb / 7P
   MTDN9946Q8 CYStek Product Specification
QDM3 CYSTEKEC-QDM3 Datasheet
244Kb / 6P
   QDM3 CYStek Product Specification
BTA2029Y3 CYSTEKEC-BTA2029Y3 Datasheet
306Kb / 7P
   BTA2029Y3 CYStek Product Specification
MTA17A02CDN6 CYSTEKEC-MTA17A02CDN6 Datasheet
357Kb / 9P
   MTA17A02CDN6 CYStek Product Specification
MTEB4N15J3 CYSTEKEC-MTEB4N15J3 Datasheet
318Kb / 9P
   MTEB4N15J3 CYStek Product Specification
MTEF1P15Q8 CYSTEKEC-MTEF1P15Q8 Datasheet
309Kb / 9P
   MTEF1P15Q8 CYStek Product Specification
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com