công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6521 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH6521
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Performance Dual DVGA
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMH6521 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6521_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6521_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
-4
0
4
8
12
16
20
-90
-85
-80
-75
-70
-65
-60
-55
-50
OUTPUT POWER (dBm)
f = 100 MHz
ATT = 0 dB
ATT = 8 dB
ATT = 16 dB
ATT = 24 dB
-4
0
4
8
12
16
20
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
OUTPUT POWER (dBm)
f = 100 MHz
ATT = 0 dB
ATT = 8 dB
ATT = 16 dB
ATT = 24 dB
0
4
8
12
16
20
24
28
32
-90
-85
-80
-75
-70
-65
-60
-55
-50
ATTENUATION (dB, 0 = MAX GAIN)
POUT= 6 dBm
Channel A
Channel B
50
100 150 200 250 300 350 400
-100
-90
-80
-70
-60
-50
FREQUENCY (MHz)
POUT= 6 dBm
T = - 40 °C
T = 25 °C
T = 85 °C
50
100 150 200 250 300 350 400
-110
-100
-90
-80
-70
-60
FREQUENCY (MHz)
POUT= 6 dBm
T = - 40 °C
T = 25 °C
T = 85 °C
0
4
8
12
16
20
24
28
32
-105
-100
-95
-90
-85
-80
-75
-70
-65
-60
ATTENUATION (dB, 0 = MAX GAIN)
POUT= 6 dBm
Channel A
Channel B
LMH6521
SNOSB47D – MAY 2011 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
V+ = 5V, Differential VOUT = 4V
PP, R
L = 200Ω, TA=25 °C, fin = 200 MHz, and Maximum Gain (0 Attenuation)
Third Order Harmonic Distortion
Second Order Harmonic Distortion
vs.
vs.
Frequency
Attenuation
Figure 10.
Figure 11.
Third Order Harmonic Distortion
Second Order Harmonic Distortion
vs.
vs.
Attenuation
Frequency
Figure 12.
Figure 13.
Second Order Harmonic Distortion at 100 MHz
Third Order Harmonic Distortion at 100 MHz
Figure 14.
Figure 15.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2011–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6521


Số phần tương tự - LMH6521_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6521 TI1-LMH6521_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   High Performance Dual DVGA
LMH6521 TI1-LMH6521_16 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   High Performance Dual DVGA
More results

Mô tả tương tự - LMH6521_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6521 TI1-LMH6521_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   High Performance Dual DVGA
LMH6521 TI1-LMH6521 Datasheet
418Kb / 24P
[Old version datasheet]   LMH6521 High Performance Dual DVGA
LMH6521 TI1-LMH6521_16 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   High Performance Dual DVGA
LMH6523 TI-LMH6523 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   High Performance Quad DVGA
LMH6522 TI-LMH6522_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   High Performance Quad DVGA
LMH6523 TI-LMH6523_15 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   High Performance Quad DVGA
LMH6522 TI1-LMH6522 Datasheet
682Kb / 30P
[Old version datasheet]   High Performance Quad DVGA
logo
TriQuint Semiconductor
TQC9311 TRIQUINT-TQC9311_15 Datasheet
582Kb / 9P
   0.4-3.6 GHz Dual Channel DVGA
logo
National Semiconductor ...
LMH6517 NSC-LMH6517 Datasheet
220Kb / 8P
   Multi Standard, IF and Baseband, Dual, DVGA
logo
Renesas Technology Corp
F0448 RENESAS-F0448 Datasheet
3Mb / 35P
   Dual Matched Broadband RF DVGA 3.4GHz to 3.8GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com