công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH5908G-TL-E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH5908G-TL-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel JFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH5908G-TL-E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MCH5908G-TL-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
MCH5908
No. A1218-2/6
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Gate-to-Drain Breakdown Voltage
V(BR)GDS
IG=--10μA, VDS=0V
--15
V
Gate-to-Source Leakage Current
IGSS
VGS=--10V, VDS=0V
--1.0
nA
Cutoff Voltage
VGS(off)
VDS=5V, ID=100μA
--0.3
--0.7
--1.5
V
Zero-Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=5V, VGS=0V
10.0*
32.0*
mA
Forward Transfer Admittance
| yfs |
VDS=5V, VGS=0V, f=1kHz
24
35
mS
Input Capacitance
Ciss
VDS=5V, VGS=0V, f=1MHz
10.5
pF
Reverse Transfer Capacitance
Crss
3.5
pF
Noise Figure
NF
VDS=5V, Rg=1kΩ, ID=1mA, f=1kHz
1.0
dB
The specifications shown above are for each individual J-FET.
* : The MCH5908 is classified by IDSS as follows (unit : mA).
Rank
G
H
IDSS
10 to 20
16 to 32
Ordering Information
Device
Package
Shipping
memo
MCH5908H-TL-E
MCPH5
3,000pcs./reel
Pb Free
MCH5908G-TL-E
MCPH5
3,000pcs./reel
0
0
ID -- VDS
20
16
12
8
4
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
ITR02749
ID -- VDS
--0.1V
VGS=0V
--0.2V
--0.3V
--0.4V
--0.5V
--0.6V
--0.7V
0
0
20
16
12
8
4
24
68
10
12
--0.1V
--0.2V
--0.3V
--0.4V
--0.5V
--0.6V
--0.7V
ITR02750
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
VGS=0V
ID -- VGS
IT04224
ID -- VGS
ITR02752
--1.4
--1.2
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
--0.2
0
0.2
0
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
--1.2
--1.0
--0.8
--0.6
--0.4
--0.2
0
0.2
0
4
2
6
8
12
10
14
16
VDS=5V
IDSS=15mA
VDS=5V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V


Số phần tương tự - MCH5908G-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH5908G-TL-E SANYO-MCH5908G-TL-E Datasheet
399Kb / 6P
   High-Frequency Amplifi er, AM Amplifier, Low-Frequency Amplifier Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH5908G-TL-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micross Components
LS5912C_TO-71 MICROSS-LS5912C_TO-71 Datasheet
281Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ108_SOT-23 MICROSS-LSJ108_SOT-23 Datasheet
289Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ112_TO-92 MICROSS-LSJ112_TO-92 Datasheet
290Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ204_SOT-23 MICROSS-LSJ204_SOT-23 Datasheet
277Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ212_TO-92 MICROSS-LSJ212_TO-92 Datasheet
278Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5908_TO-78 MICROSS-LS5908_TO-78 Datasheet
292Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_PDIP MICROSS-LS5909_PDIP Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_TO-78 MICROSS-LS5909_TO-78 Datasheet
291Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5906_SOT-23 MICROSS-LS5906_SOT-23 Datasheet
280Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU402_SOIC MICROSS-LSU402_SOIC Datasheet
294Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU405_SOIC MICROSS-LSU405_SOIC Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com