công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH3914-8-TL-H bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MCH3914-8-TL-H
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel JFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MCH3914-8-TL-H bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MCH3914-8-TL-H Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MCH3914-8-TL-H Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MCH3914-8-TL-H Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MCH3914-8-TL-H Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MCH3914
No. A1511-3/4
IT14786
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Ciss -- VDS
Drain-to-Source Voltage, VDS -- V
Crss -- VDS
VGS(off) -- IDSS
Drain Current, IDSS -- mA
Ambient Temperature, Ta --
°C
PD -- Ta
350
250
300
200
100
50
150
0
020406080
100
120
140
160
When mounted on ceramic substrate
(600mm2
×0.8mm)
5
10
2
7
5
37
100
5
3
2
--1.0
7
5
IT14785
7
1.0
2
35
7
10
2
1.0
2
3
5
7
10
ITR02816
7
1.0
23
57
10
2
5
7
1.0
3
2
5
ITR02817
VGS=0V
f=1MHz
VDS=5V
ID=10µA
VGS=0V
f=1MHz
ID -- VGS
Gate-to-Source Voltage, VGS -- V
Drain Current, IDSS -- mA
| yfs | -- IDSS
--2.0
--1.6
--1.2
--0.8
--0.4
0
0
10
20
30
40
50
ITR02813
5
7
10
2
57
3
100
10
2
3
7
5
100
IT14784
VDS=5V
IDSS=25mA
75°
C
25
°C
VDS=5V
f=1kHz
| yfs | (
VGS=0V
)
| yfs | (ID=10mA)


Số phần tương tự - MCH3914-8-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3914-8-TL-H SANYO-MCH3914-8-TL-H Datasheet
438Kb / 6P
   High-Frequency Amplifier, Analog Switch Applications
More results

Mô tả tương tự - MCH3914-8-TL-H

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micross Components
LS5912C_TO-71 MICROSS-LS5912C_TO-71 Datasheet
281Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ108_SOT-23 MICROSS-LSJ108_SOT-23 Datasheet
289Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ112_TO-92 MICROSS-LSJ112_TO-92 Datasheet
290Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ204_SOT-23 MICROSS-LSJ204_SOT-23 Datasheet
277Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ212_TO-92 MICROSS-LSJ212_TO-92 Datasheet
278Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5908_TO-78 MICROSS-LS5908_TO-78 Datasheet
292Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_PDIP MICROSS-LS5909_PDIP Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_TO-78 MICROSS-LS5909_TO-78 Datasheet
291Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5906_SOT-23 MICROSS-LS5906_SOT-23 Datasheet
280Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU402_SOIC MICROSS-LSU402_SOIC Datasheet
294Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU405_SOIC MICROSS-LSU405_SOIC Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com