công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5878 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5878
Giải thích chi tiết về linh kiện  3rd-order , 2-channel D/A converter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5878 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5878 Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5878 Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
SM5878AM/AV
NIPPON PRECISION CIRCUITS—8
Theoretical Filter Characteristics
Deemphasis OFF overall characteristics
Overall frequency characteristic (deemphasis OFF)
Passband characteristic (deemphasis OFF)
Parameter
Frequency band
Attenuation (dB)
f
@ fs = 44.1 kHz
min
typ
max
Passband ripple
0 to 0.4535fs
0 to 20.0 kHz
−0.05
+0.05
Stopband attenuation
0.5465fs to 7.4535fs
24.1 to 328.7 kHz
32
Built-in analog LPF compensation
0.4535fs
20.0 kHz
−0.34
Frequency (fs)
60
0.0
50
40
30
20
10
0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Frequency (fs)
0.500
0.375
0.250
0.125
0.4535
0.000


Số phần tương tự - SM5878

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5871A NPC-SM5871A Datasheet
1Mb / 22P
   CMOS LSI(Digital Audio D/A Converter)
SM5872 NPC-SM5872 Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872A NPC-SM5872A Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872AN NPC-SM5872AN Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
SM5872AS NPC-SM5872AS Datasheet
802Kb / 26P
   CMOS LSI(Digital D/A Converters with Built-in Digital Filters
More results

Mô tả tương tự - SM5878

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5879AV NPC-SM5879AV Datasheet
137Kb / 20P
   3rd-order , 2-channel D/A Converter
SM5876AM NPC-SM5876AM Datasheet
154Kb / 17P
   3rd-order, 2-channel D/A Converter
SM5877AM NPC-SM5877AM Datasheet
140Kb / 16P
   3rd-order , 2-channel D/A Converter
SM588X NPC-SM588X Datasheet
196Kb / 16P
   Audio 3rd-order D/A Converter
logo
Fujitsu Component Limit...
MB40968 FUJITSU-MB40968 Datasheet
107Kb / 18P
   2-Channel 8-BIT D/A Converter
logo
Agamem Microelectronic ...
AA8681 AGAMEM-AA8681 Datasheet
342Kb / 1P
   50MHz, 3rd ORDER HDTV VIDEO FILTER DRIVERS
logo
NEC
UPD6376 NEC-UPD6376 Datasheet
140Kb / 20P
   AUDIO 2-CHANNEL 16-BIT D/A CONVERTER
logo
Renesas Technology Corp
HI1177 RENESAS-HI1177 Datasheet
511Kb / 8P
   8-Bit, 40MSPS, 2-Channel D/A Converter
January 1999
M62342GP RENESAS-M62342GP_08 Datasheet
119Kb / 8P
   8-Bit, 2-Channel D/A Converter (Buffered)
M62342GP RENESAS-M62342GP Datasheet
85Kb / 7P
   8-Bit, 2-Channel D-A Converter (Buffered)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com