công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK681-320 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK681-320
Giải thích chi tiết về linh kiện  Forward/Reverse Motor Driver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK681-320 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  STK681-320 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK681-320 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
STK681-320
No. A0762-4/10
Internal Block Diagram
Sample Application Circuit
VCC1
6
OUT2
8
OUT1
VCC1
10
NC
11
NC
IN1
INH
5
NC
4
NC
12
IN2
82k
Ω
5.1k
Ω
Rs
0.056
Ω
VCC2
Vref1a
Vref1b
Vref2
RSI
RSO
GND
S.P
13
15
16
19
3
1
2
18
17
14
ITF02479
F1
F2
F3
F4
7
9
Current
control
Overheating
current control
VCC2=5V
15
12
13
14
17
16
18
3
19
IN1
IN2
INH
Vref2
Vref1b
Vref1a
RSO
RSI
S.P
NC
OUT1
OUT2
NC
NC
NC
4
5
10
11
7
9
2
8
6
1
STK681-320
+
+
C2
10
μF/50V
C1
47
μF to /50V
VCC1=24V
CCW
CW
GND
ITF02478
Motor


Số phần tương tự - STK681-320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-320 SANYO-STK681-320 Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - STK681-320

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK681-300 ONSEMI-STK681-300 Datasheet
86Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
STK681-310 ONSEMI-STK681-310 Datasheet
97Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8086T ONSEMI-LV8086T Datasheet
73Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
LV8417CS ONSEMI-LV8417CS Datasheet
168Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8400V SANYO-LV8400V Datasheet
132Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0760-D SANYO-ENA0760-D Datasheet
101Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
ENA0762-D SANYO-ENA0762-D Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8014T SANYO-LV8014T_09 Datasheet
107Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
LV8019V-TLM-E ONSEMI-LV8019V-TLM-E Datasheet
84Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
LV8401V SANYO-LV8401V_08 Datasheet
136Kb / 6P
   Forward/Reverse Motor Driver
LV8417CS SANYO-LV8417CS Datasheet
210Kb / 5P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com