công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK672-210-E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK672-210-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-Phase Stepping Motor Driver Output Current 1.4A
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK672-210-E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  STK672-210-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK672-210-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
STK672-210-E
No. 7464-3/10
Internal Block Diagram
Sample Application Circuit
• The Co1 ground lead must be connected as close as possible to pin 1 on the hybrid IC.
• HC type CMOS levels are recommended as the input specifications for pins 6 to 9.
• In case of TTL input, connect a pull-up resistor. (Recommended value: 2kΩ)
• Excitation control input specifications
Corresponding excitation control input signal
Corresponding output pin
Active: High
Active: Low
2 pin
φB
φBB
3 pin
φBB
φB
4 pin
φA
φAB
5 pin
φAB
φA
SUB
Off
Time
setting
Off
Time
setting
4
5
φAB
8
φA
9
3
2
SP
11
PG
1
Vref
12
φBB
6
φB
7
VCC2
10
STK672-210-E
VCC2 = 5 V
9
8
7
6
12
1
10
Stepping
motor
Co2 = 10
μF +
+
Ro1
Ro2
S.GND
φBB
φB
φAB
φA
At least VCC1=24V
Co1 = 220
μF
P.GND
2
3
4
5
11
ITF02289


Số phần tương tự - STK672-210-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-210-E SANYO-STK672-210-E Datasheet
96Kb / 10P
   Thick-Film Hybrid IC Unipolar Constant-Current Chopper Two-Phase Stepping Motor Driver Output Current 1.4A
More results

Mô tả tương tự - STK672-210-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
STK672-220-E ONSEMI-STK672-220-E Datasheet
100Kb / 10P
   Two-Phase Stepping Motor Driver Output Current 1.4A
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-210-E SANYO-STK672-210-E Datasheet
96Kb / 10P
   Thick-Film Hybrid IC Unipolar Constant-Current Chopper Two-Phase Stepping Motor Driver Output Current 1.4A
STK672-210 SANYO-STK672-210 Datasheet
90Kb / 8P
   Two-Phase Stepping Motor Driver Output Current: 1.4 A
logo
Hitachi Semiconductor
HA13475MP HITACHI-HA13475MP Datasheet
63Kb / 3P
   TWO PHASE STEPPING MOTOR DRIVER
logo
ON Semiconductor
STK672-110-E ONSEMI-STK672-110-E Datasheet
84Kb / 9P
   Two-Phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-120-E ONSEMI-STK672-120-E Datasheet
85Kb / 9P
   Two-Phase Stepping Motor Driver
June, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-120 SANYO-STK672-120 Datasheet
141Kb / 9P
   Two-Phase Stepping Motor Driver (Square Wave Drive) Output Current: 2.4 A
STK672-110 SANYO-STK672-110 Datasheet
134Kb / 9P
   Two-Phase Stepping Motor Driver (Square Wave Drive) Output Current: 1.8 A
STK672-330 SANYO-STK672-330 Datasheet
90Kb / 11P
   Two-Phase Stepping Motor Driver (Square Wave Drive) Output Current: 1.8 A
STK673-010-E SANYO-STK673-010-E Datasheet
112Kb / 15P
   3-Phase Stepping Motor Driver Output Current 2.4A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com