công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SK932-23-TB-E bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 2SK932-23-TB-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel JFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

2SK932-23-TB-E bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  2SK932-23-TB-E Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 2SK932-23-TB-E Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 2SK932-23-TB-E Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 2SK932-23-TB-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
40414HK TC-00003104/80812TKIM/51099TH(KT)/N148MOTS No.2841-1/4
http://onsemi.com
Semiconductor Components Industries, LLC, 2014
April, 2014
2SK932
N-Channel JFET
15V, 7.3 to 24mA, 50mS, CP
ORDERING INFORMATION
See detailed ordering and shipping information on page 2 of this data sheet.
Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed,
damage may occur and reliability may be affected.
Applications
AMtunerRFamplifier,low-noiseamplifier
Features
Adoption of FBET process
Large
| yfs |
Small Ciss
Ultralownoisefigure
Ultrasmall-sized package permitting 2SK932-applied sets to be made smaller and slimmer
Specifications
Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Drain-to-Source Voltage
VDSX
15
V
Gate-to-Drain Voltage
VGDS
--15
V
Gate Current
IG
10
mA
Drain Current
ID
50
mA
Allowable Power Dissipation
PD
200
mW
Junction Temperature
Tj
150
°C
Storage Temperature
Tstg
--55 to +150
°C
Package Dimensions
unit : mm (typ)
7013A-011
Ordering number : EN2841B
Product & Package Information
•Package
:CP
•JEITA,JEDEC
:SC-59,TO-236,SOT-23,TO-236AB
•MinimumPackingQuantity : 3,000 pcs./reel
Packing Type: TB
Marking
Electrical Connection
TB
1 : Source
2 : Drain
3 : Gate
CP
12
3
2.9
0.95
0.4
0.1
1 2
3
E
2SK932-22-TB-E
2SK932-23-TB-E
2SK932-24-TB-E


Số phần tương tự - 2SK932-23-TB-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SK932-23-TB-E SANYO-2SK932-23-TB-E Datasheet
335Kb / 6P
   High-Frequency Low-Noise Amplifi er Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SK932-23-TB-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micross Components
LS5912C_TO-71 MICROSS-LS5912C_TO-71 Datasheet
281Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ108_SOT-23 MICROSS-LSJ108_SOT-23 Datasheet
289Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ112_TO-92 MICROSS-LSJ112_TO-92 Datasheet
290Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ204_SOT-23 MICROSS-LSJ204_SOT-23 Datasheet
277Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSJ212_TO-92 MICROSS-LSJ212_TO-92 Datasheet
278Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5908_TO-78 MICROSS-LS5908_TO-78 Datasheet
292Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_PDIP MICROSS-LS5909_PDIP Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5909_TO-78 MICROSS-LS5909_TO-78 Datasheet
291Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LS5906_SOT-23 MICROSS-LS5906_SOT-23 Datasheet
280Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU402_SOIC MICROSS-LSU402_SOIC Datasheet
294Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
LSU405_SOIC MICROSS-LSU405_SOIC Datasheet
282Kb / 1P
   N-CHANNEL JFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com