công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5852DS bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5852DS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Digital Audio Processor LSI
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5852DS bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5852DS Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5852DS Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
SM5852DS
NIPPON PRECISION CIRCUITS—5
AC Characteristics
Standard voltage: VDD = 4.5 to 5.5 V, VSS = 0 V, Ta = −20 to 80 °C
Low voltage: VDD = 3.2 to 4.5 V, VSS = 0 V, Ta = −20 to 70 °C
CLK (384fs)
RSTN
RSTN should be set LOW at power-ON and after
reacquiring synchronization. Note that if RSTN is
LOW for longer than 1 µs, a through-current flows in
the internal dynamic circuits because the internal
clock is stopped. The through-current has no rated
value, so the reset pulse should be kept as short as
possible at all times other than at power-ON.
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
Clock pulsewidth
tCW
24
500
ns
Clock cycle time
tCY
55
59
1000
ns
tcy
tCW
CLK
1.5VDD
VIH
VIL
tCW
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
Reset LOW-level pulsewidth
tRST
At power-ON
1
µs
At all other times
50
1000
ns
RSTN
1.5V
VDD
tRST
tRST 1µsec
3.2V


Số phần tương tự - SM5852DS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM5852 ETC2-SM5852 Datasheet
216Kb / 4P
   Amplified Pressure Sensor
SM5852-001 ETC2-SM5852-001 Datasheet
371Kb / 6P
   SINGNAL-CONDITIONED ULTRA-LOW PRESSURE SENSOR
SM5852-001-A-3-L ETC2-SM5852-001-A-3-L Datasheet
216Kb / 4P
   Amplified Pressure Sensor
SM5852-001-A-3-N ETC2-SM5852-001-A-3-N Datasheet
216Kb / 4P
   Amplified Pressure Sensor
SM5852-001-A-5-L ETC2-SM5852-001-A-5-L Datasheet
216Kb / 4P
   Amplified Pressure Sensor
More results

Mô tả tương tự - SM5852DS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC78616PE ONSEMI-LC78616PE_16 Datasheet
335Kb / 27P
   Digital Servo Processor LSI
August 2016 - Rev. 0
logo
Panasonic Semiconductor
MN82860 PANASONIC-MN82860 Datasheet
192Kb / 4P
   Digital RGB Processor LSI
logo
Texas Instruments
TAS3001C TI-TAS3001C Datasheet
417Kb / 56P
[Old version datasheet]   DIGITAL AUDIO PROCESSOR
logo
Sanyo Semicon Device
LC749460W SANYO-LC749460W Datasheet
145Kb / 20P
   Silicon gate Digital RGB Processor LSI
logo
Texas Instruments
TAS5000 TI-TAS5000_06 Datasheet
110Kb / 25P
[Old version datasheet]   Digital Audio Pwm Processor
logo
List of Unclassifed Man...
ZR38650 ETC1-ZR38650 Datasheet
441Kb / 66P
   PROGRAMMABLE DIGITAL AUDIO PROCESSOR
logo
YAMAHA CORPORATION
YSS950 YAMAHA-YSS950 Datasheet
781Kb / 30P
   DAP1 Digital Audio Processor
logo
Toshiba Semiconductor
TC9337F TOSHIBA-TC9337F Datasheet
1Mb / 31P
   AUDIO DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
logo
Analog Devices
ADAU1442 AD-ADAU1442 Datasheet
1,008Kb / 92P
   SigmaDSP Digital Audio Processor
REV. C
logo
Zoran Corporation
ZR38601 ZORAN-ZR38601 Datasheet
77Kb / 2P
   PROGRAMMABLE DIGITAL AUDIO PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com