công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT4066ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT4066ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT4066ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74HCT4066ADR2G Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
MC74HCT4066A
http://onsemi.com
6
Figure 3. Typical On Resistance, VCC = 4.5 V
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Vis, INPUT VOLTAGE (VOLTS), REFERENCED TO GROUND
+25 °C
+125°C
−55°C
Figure 4. On Resistance Test Set−Up
PLOTTER
MINI COMPUTER
PROGRAMMABLE
POWER
SUPPLY
DC ANALYZER
VCC
+
-
ANALOG IN
COMMON OUT
GND
DEVICE
UNDER TEST
Figure 5. Maximum Off Channel Leakage Current,
Any One Channel, Test Set−Up
OFF
7
14
VCC
A
VCC
GND
VCC
SELECTED
CONTROL
INPUT
VIL
Figure 6. Maximum On Channel Leakage Current,
Test Set−Up
ON
14
VCC
N/C
A
GND
VCC
7
SELECTED
CONTROL
INPUT
VIH


Số phần tương tự - MC74HCT4066ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4051ADG ONSEMI-MC74HCT4051ADG Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
MC74HCT4051ADG ONSEMI-MC74HCT4051ADG Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4051ADR2G ONSEMI-MC74HCT4051ADR2G Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT4066ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_11 Datasheet
196Kb / 13P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 5
MC74LVXT4066 ONSEMI-MC74LVXT4066 Datasheet
265Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 1
MC54-74HC4016 ONSEMI-MC54-74HC4016 Datasheet
349Kb / 11P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
MC74HC4316A ONSEMI-MC74HC4316A_14 Datasheet
157Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
MC74LVXT4066DTRG ONSEMI-MC74LVXT4066DTRG Datasheet
194Kb / 13P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 3
MC74HC4067ADTG ONSEMI-MC74HC4067ADTG Datasheet
170Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
June, 2013 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC54HC4016A MOTOROLA-MC54HC4016A Datasheet
336Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com