công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT4066A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT4066A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT4066A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT4066A Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT4066A Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
MC74HCT4066A
http://onsemi.com
5
ADDITIONAL APPLICATION CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND Unless Noted)
Symbol
Parameter
Test Conditions
VCC
V
Limit*
25°C
54/74HCT
Unit
BW
Maximum On−Channel Bandwidth or
Minimum Frequency Response
(Figure 7)
fin = 1 MHz Sine Wave
Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VOS
Increase fin Frequency Until dB Meter Reads – 3 dB
RL = 50 W, CL = 10 pF
4.5
150
MHz
Off−Channel Feedthrough Isolation
(Figure 8)
fin  Sine Wave
Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VIS
fin = 10 kHz, RL = 600 W, CL = 50 pF
4.5
−50
dB
fin = 1.0 MHz, RL = 50 W, CL = 10 pF
4.5
−40
Feedthrough Noise, Control to
Switch
(Figure 9)
Vin v 1 MHz Square Wave (tr = tf = 6 ns)
Adjust RL at Setup so that IS = 0 A
RL = 600 W, CL = 50 pF
4.5
60
mVPP
RL = 10 kW, CL = 10 pF
4.5
30
Crosstalk Between Any Two
Switches
(Figure 14)
fin  Sine Wave
Adjust fin Voltage to Obtain 0 dBm at VIS
fin = 10 kHz, RL = 600 W, CL = 50 pF
4.5
–70
dB
fin = 1.0 MHz, RL = 50 W, CL = 10 pF
4.5
–80
THD
Total Harmonic Distortion
(Figure 16)
fin = 1 kHz, RL = 10 kW, CL = 50 pF
THD = THDMeasured − THDSource
VIS = 4.0 VPP sine wave
4.5
0.10
%
*Guaranteed limits not tested. Determined by design and verified by qualification.


Số phần tương tự - MC74HCT4066A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4051ADG ONSEMI-MC74HCT4051ADG Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
MC74HCT4051ADG ONSEMI-MC74HCT4051ADG Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4051ADR2G ONSEMI-MC74HCT4051ADR2G Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT4066A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74LVX4066 ONSEMI-MC74LVX4066_11 Datasheet
196Kb / 13P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 5
MC74LVXT4066 ONSEMI-MC74LVXT4066 Datasheet
265Kb / 12P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
March, 2000 ??Rev. 1
MC54-74HC4016 ONSEMI-MC54-74HC4016 Datasheet
349Kb / 11P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
REV 6
MC74HC4316A ONSEMI-MC74HC4316A_14 Datasheet
157Kb / 10P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
August, 2014 ??Rev. 9
MC74VHC4066 ONSEMI-MC74VHC4066_11 Datasheet
194Kb / 14P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 6
MC74LVXT4066DTRG ONSEMI-MC74LVXT4066DTRG Datasheet
194Kb / 13P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
May, 2011 ??Rev. 3
MC74HC4067ADTG ONSEMI-MC74HC4067ADTG Datasheet
170Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
June, 2013 ??Rev. 1
logo
Motorola, Inc
MC54HC4016A MOTOROLA-MC54HC4016A Datasheet
336Kb / 12P
   Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer
logo
ON Semiconductor
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_06 Datasheet
239Kb / 16P
   Quad Analog Switch/Multiplexer/Demultiplexer
October, 2006 ??Rev. 8
MC74HC4066A ONSEMI-MC74HC4066A_14 Datasheet
190Kb / 14P
   Quad Analog Switch/ Multiplexer/Demultiplexer
March, 2014 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com