công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT20ADG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT20ADG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4-Input NAND Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT20ADG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT20ADG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT20ADG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT20ADG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT20ADG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT20ADG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT20ADG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
MC74HCT20A
http://onsemi.com
4
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
7X
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74HCT20ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCT240 MOTOROLA-MC74HCT240 Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
MC74HCT240A MOTOROLA-MC74HCT240A Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
MC74HCT240ADT MOTOROLA-MC74HCT240ADT Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
MC74HCT240ADW MOTOROLA-MC74HCT240ADW Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
MC74HCT240AN MOTOROLA-MC74HCT240AN Datasheet
171Kb / 7P
   Octal 3-State Inverting Buffer/Line Driver/Line Receiver with LSTTL-Compatible Inputs
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT20ADG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74VHC20 STMICROELECTRONICS-74VHC20 Datasheet
51Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
June 1999
M74HC20 STMICROELECTRONICS-M74HC20 Datasheet
172Kb / 8P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20_05 Datasheet
99Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS22 MOTOROLA-SN54LS22 Datasheet
121Kb / 4P
   DUAL 4-INPUT NAND GATE
logo
NXP Semiconductors
74ALS20A PHILIPS-74ALS20A Datasheet
85Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND gate
1996 Jul 01
74HC20 PHILIPS-74HC20 Datasheet
34Kb / 6P
   Dual 4-input NAND gate
December 1990
74F20 PHILIPS-74F20 Datasheet
68Kb / 8P
   Dual 4-input NAND gate
1989 Mar 03
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC20F TOSHIBA-TC74AC20F_12 Datasheet
244Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74AC20 FAIRCHILD-74AC20 Datasheet
81Kb / 7P
   Dual 4-Input NAND Gate
DM74LS20 FAIRCHILD-DM74LS20 Datasheet
45Kb / 4P
   Dual 4-Input NAND Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com