công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16240DTR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện 74ALVCH16240DTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

74ALVCH16240DTR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor 74ALVCH16240DTR Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
74ALVCH16240
http://onsemi.com
2
48
1
OE2
OE1
47
2
D0
O0
46
3
D1
O1
45
4
GND
GND
44
5
D2
O2
43
6
D3
O3
42
7
VCC
VCC
41
8
D4
O4
40
9
D5
O5
39
10
GND
GND
38
11
D6
O6
37
12
D7
O7
36
13
D8
O8
35
14
D9
O9
34
15
GND
GND
33
16
D10
O10
32
17
D11
O11
31
18
VCC
VCC
30
19
D12
O12
29
20
D13
O13
28
21
GND
GND
27
22
D14
O14
26
23
D15
O15
25
24
OE3
OE4
OE1
OE2
D0:3
D4:7
O0:3
O4:7
OE3
OE4
D8:11
D12:15
O8:11
O12:15
One of Four
1
48
25
24
Figure 1. 48−Lead Pinout
(Top View)
Figure 2. Logic Diagram
1
48
25
24
D0 47
D1 46
D2 44
D3 43
O0
2
EN1
OE1
OE2
OE3
OE4
O1
3
O2
5
O3
6
EN2
EN3
EN4
D4 41
D5 40
D6 38
D7 37
O4
8
O5
9
O6
11
O7
12
D8 36
D9 35
D10 33
D11 32
O8
13
O9
14
O10
16
O11
17
D12 30
D13 29
D14 27
D15
26
O12
19
O13
20
O14
22
O15
23
1 ∇
2 ∇
3 ∇
4 ∇
1
1
1
1
PIN NAMES
Function
Output Enable Inputs
Inputs
Outputs
Pins
OEn
D0−D15
O0−O15
Figure 3. IEC Logic Diagram
OE1
D0:3
O0:3
OE2
D4:7
O4:7
OE3
D8:11
O8:11
OE4
D12:15
O12:15
L
L
H
L
L
H
L
L
H
L
L
H
L
H
L
L
H
L
L
H
L
L
H
L
H
X
Z
H
X
Z
H
X
Z
H
X
Z
H = High Voltage Level
L = Low Voltage Level
Z = High Impedance State
X = High or Low Voltage Level and Transitions Are Acceptable
For ICC reasons, DO NOT FLOAT Inputs.


Số phần tương tự - 74ALVCH16240DTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ALVCH16240DGGRE4 TI1-74ALVCH16240DGGRE4 Datasheet
521Kb / 15P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16240DTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
74ALVCH16244 ONSEMI-74ALVCH16244 Datasheet
268Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 2
74ALVC16240 ONSEMI-74ALVC16240 Datasheet
217Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVC16244 ONSEMI-74ALVC16244 Datasheet
264Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 1
74VCX16244 ONSEMI-74VCX16244_06 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8V/2.5V/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16244 ONSEMI-74VCXH16244 Datasheet
237Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCXH16240 ONSEMI-74VCXH16240 Datasheet
236Kb / 11P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74VCX16240 ONSEMI-74VCX16240 Datasheet
217Kb / 9P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Buffer
June, 2006 ??Rev. 5
74ALVC16245 ONSEMI-74ALVC16245 Datasheet
267Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 1
74ALVCH16374 ONSEMI-74ALVCH16374 Datasheet
275Kb / 10P
   Low?뭋oltage 16?묪it D?뭈ype Flip?묯lop
June, 2006 ??Rev. 3
74VCX16245 ONSEMI-74VCX16245_06 Datasheet
209Kb / 8P
   Low?뭋oltage 1.8/2.5/3.3V 16?묪it Transceiver
June, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com