công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5842APT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5842APT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Class Audio Multi-function Digital Filter
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5842APT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5842APT Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842APT Datasheet HTML 14Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
SM5842AP/APT
NIPPON PRECISION CIRCUITS—10
Filter Characteristics
8-times interpolation filter
8fs filter response with deemphasis OFF
8fs filter passband response with deemphasis OFF
8fs filter transition response with deemphasis OFF
Parameter
Rating
Passband
0 to 0.4535fs
Stopband
0.5465fs to 7.4535fs
Passband ripple
≤ ±0.00002 dB
Stopband attenuation
≥ 117 dB
Group delay
Fixed
0.0
1.0
2.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
140
120
100
80
60
40
20
0
3.0
Frequency (
×fs)
0.000
0.125
0.250
0.375
0.500
0.00008
0.00004
0.00000
−0.00004
−0.00008
Frequency (
×fs)
0.440
0.465
0.490
0.515
0.540
0.565
0.590
0.615
0.640
Frequency (
×Fs)
140
120
100
80
60
40
20
0


Số phần tương tự - SM5842APT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5840A NPC-SM5840A Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5840B NPC-SM5840B Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5840FP NPC-SM5840FP Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840FS NPC-SM5840FS Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840JP NPC-SM5840JP Datasheet
549Kb / 18P
   Audio Multi-function Digital Filter
More results

Mô tả tương tự - SM5842APT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5841D NPC-SM5841D Datasheet
601Kb / 21P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5843A NPC-SM5843A Datasheet
263Kb / 24P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841C NPC-SM5841C Datasheet
460Kb / 16P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841H NPC-SM5841H Datasheet
167Kb / 20P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841A NPC-SM5841A Datasheet
750Kb / 27P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5840FS NPC-SM5840FS Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840JP NPC-SM5840JP Datasheet
549Kb / 18P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5847AF NPC-SM5847AF Datasheet
337Kb / 30P
   High-fidelity Digital Audio, Multi-function Digital Filter
SM5840A NPC-SM5840A Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5803AP NPC-SM5803AP Datasheet
1Mb / 16P
   Multi-function Digital Filter for Digital Audio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com