công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5842AP bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5842AP
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Class Audio Multi-function Digital Filter
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5842AP bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Nippon Precision Circuits Inc

Back Button SM5842AP Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 10Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 11Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 12Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5842AP Datasheet HTML 13Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
SM5842AP/APT
NIPPON PRECISION CIRCUITS—9
Output timing
SM5842AP: VDD = 4.75 to 5.25 V, VSS = 0 V, Ta = −20 to 80 °C, CL = 15 pF
SM5842APT: VDD = 4.75 to 5.25 V, VSS = 0 V, Ta = −20 to 70 °C, CL = 15 pF
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
XTI to XTO delay
tXTO
XTI fall to XTO rise
3
15
ns
XTI to CKO delay
tCKO
XTI fall to CKO fall
10
35
ns
XTI to BCKO delay (CKSLN = HIGH)
tsbH
XTI fall to BCKO rise
20
65
ns
tsbL
XTI fall to BCKO fall
20
65
XTI to BCKO delay (CKSLN = LOW)
tsbH
XTI fall to BCKO rise
20
65
ns
tsbL
XTI fall to BCKO fall
20
65
BCKO to DOL, DOR, WCKO delay
tbdH
BCKO fall to output rise
−5–
10
ns
tbdL
BCKO fall to output fall
−5–
10
CKO to DOL, DOR, WCKO, DG delay
tcdH
CKO fall to output rise
12
45
ns
tcdL
CKO fall to output fall
12
45
XTO to DOL, DOR, WCKO, DG delay
txdH
XTO rise to output rise
15
50
ns
txdL
XTO rise to output fall
15
50
tbdL
Tsys
Tsys
Tsys
XTI
(CKSLN = H)
XTI
(CKSLN = L)
BCKO
DOL
DOR
DG
WCKO
1.5V
1.5V
1.5V
VDD /2
tcdL
tbdH
tcdH
tsbL
tsbH
tCKO
CXO
(CKSLN = H)
CKO
(CKSLN = L)
1.5V
1.5V
VDD /2


Số phần tương tự - SM5842AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5840A NPC-SM5840A Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5840B NPC-SM5840B Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5840FP NPC-SM5840FP Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840FS NPC-SM5840FS Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840JP NPC-SM5840JP Datasheet
549Kb / 18P
   Audio Multi-function Digital Filter
More results

Mô tả tương tự - SM5842AP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5841D NPC-SM5841D Datasheet
601Kb / 21P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5843A NPC-SM5843A Datasheet
263Kb / 24P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841C NPC-SM5841C Datasheet
460Kb / 16P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841H NPC-SM5841H Datasheet
167Kb / 20P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5841A NPC-SM5841A Datasheet
750Kb / 27P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5840FS NPC-SM5840FS Datasheet
1Mb / 14P
   AUDIO MULTI-FUNCTION DIGITAL FILTER
SM5840JP NPC-SM5840JP Datasheet
549Kb / 18P
   Audio Multi-function Digital Filter
SM5847AF NPC-SM5847AF Datasheet
337Kb / 30P
   High-fidelity Digital Audio, Multi-function Digital Filter
SM5840A NPC-SM5840A Datasheet
5Mb / 28P
   For Digital Audio Multi-function Digital Filter
SM5803AP NPC-SM5803AP Datasheet
1Mb / 16P
   Multi-function Digital Filter for Digital Audio
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com