công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM520BF-E bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện SM520BF-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM520BF-E bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

  SM520BF-E Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM520BF-E Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Title :
B. Carrier Tape
Item
SOD323HE SOD123FL SMA-FL
SMB-FL
TO277
W
8±0.3
8±0.3
12±0.3
12±0.3
12±0.3
P1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
8±0.1
8±0.1
E
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1 1.75±0.1
F
3.5±.05
3.5±.05
5.5±.05
5.5±0.05 5.5±.05
D0
1.55±0.05
1.55±0.05
1.55±0.05
1.55±0.05 1.55±0.05
D1
1.1±0.1
1.1±0.1
1.5±0.1
1.55±0.05 1.5±0.1
P0
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
P2
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
10P0
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
A0
1.45±0.1
1.95±0.1
2.83±0.1
3.8±0.1
4.3±0.1
B0
2.75±0.1
3.95±0.1
4.75±0.1
5.75±0.1 6.8±0.1
K0
0.80±0.1
1.30±0.1
1.42±0.1
1.4±0.1
1.35±0.1
T
0.25±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05
0.25±0.05 0.25±0.05
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Packing Spec
Version: 5
Modification: 0
Page: 4
SEC.:A-A'
Ao
P2
P1
A
Do
A'
B
Po
B'
SEC.:B-B'
t
D1
Cathode(tape
hole side)


Số phần tương tự - SM520BF-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM520BF AITSEMI-SM520BF Datasheet
566Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - SM520BF-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520B LRC-SM520B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A LRC-SM520A Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520C LRC-SM520C Datasheet
193Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com