công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR0520ET1G bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR0520ET1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR0520ET1G bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Leshan Radio Company

Back Button LMBR0520ET1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 10Page - Leshan Radio Company LMBR0520ET1G Datasheet HTML 11Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Title :
B. Carrier Tape
Item
SOD323HE SOD123FL SMA-FL
SMB-FL
TO277
W
8±0.3
8±0.3
12±0.3
12±0.3
12±0.3
P1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
8±0.1
8±0.1
E
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
1.75±0.1
F
3.5±.05
3.5±.05
5.5±.05
5.5±0.05
5.5±.05
D0
1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05 1.55±0.05
D1
1.1±0.1
1.1±0.1
1.5±0.1
1.55±0.05
1.5±0.1
P0
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
4±0.1
P2
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
2±0.05
10P0
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
40±0.2
A0
1.45±0.1
1.95±0.1
2.83±0.1
3.8±0.1
4.3±0.1
B0
2.75±0.1
3.95±0.1
4.75±0.1
5.75±0.1
6.8±0.1
K0
0.80±0.1
1.30±0.1
1.42±0.1
1.4±0.1
1.35±0.1
T
0.25±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05 0.25±0.05
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Packing Spec
Version: 5
Modification: 0
Page: 4
SEC.:A-A'
Ao
P2
P1
A
Do
A'
B
Po
B'
SEC.:B-B'
t
D1
Cathode(tape
hole side)


Số phần tương tự - LMBR0520ET1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR0520ET1G LRC-LMBR0520ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
More results

Mô tả tương tự - LMBR0520ET1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR0520E AITSEMI-MBR0520E Datasheet
562Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 40V FORWARD CURRENT 0.5A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR0530ET1G LRC-LMBR0530ET1G Datasheet
422Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
LMBR0540FT1G LRC-LMBR0540FT1G Datasheet
878Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.5A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR0520F AITSEMI-MBR0520F Datasheet
759Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 40V FORWARD CURRENT 0.5A
REV1.0
logo
Leshan Radio Company
LMBR0520LFT1G LRC-LMBR0520LFT1G Datasheet
220Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 Forward Current 0.5A
1N5820 LRC-1N5820_12 Datasheet
205Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
1N5817 LRC-1N5817_12 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR01F20 FS-FDR01F20 Datasheet
384Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 0.1A
logo
Shanghai Leiditech Elec...
1N5820 LEIDITECH-1N5820 Datasheet
583Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 3.0A
logo
Leshan Radio Company
1N5817-E LRC-1N5817-E Datasheet
182Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com