công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMBR120ET1G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Leshan Radio Company

tên linh kiện LMBR120ET1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LRC [Leshan Radio Company]
Trang chủ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LMBR120ET1G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Leshan Radio Company

Back Button LMBR120ET1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company LMBR120ET1G Datasheet HTML 10Page - Leshan Radio Company Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Title :
5.1.1 Reel Packing
A. Reel Spec
unit:mm
AB
C
W
177.0±2.0
54.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.5±0.5
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
17.0±0.5
177.0±2.0
50.0±0.5
13.0±0.5
9.4±1.5
177.0±2.0
50.0±0.5
13.0±0.5
9.4±1.5
330.0±2.0
75.0±0.5
13.0±0.5
13.2±0.2
B. 13" reel packing box
unit:mm
ABC
size
335±5.0
335±2.0
40±1.0
as per above packing
Q'ty/Box
10K
6K
6K
10K
10K
SOD123FL 7" reel
3K
SMB13" reel
SMC13" reel
TO277 13" reel
SMB13" reel
3K
SMC13" reel
3K
SMA-FL13" reel
5K
TO277 13" reel
5K
SPEC
Quantity/Reel
SMA 7" reel
2K
DOC NO.:
WI-258
Power Diode SMD Package Pa cking Spec
Version: 5
Modification: 0
Page:
2
SMA13" reel
5K
5.1 、SMD Packing Reel Spec & Packing Quantity
SOD323HE 7" reel
3K
SMB-FL 13" reel
5K
SMB-FL 13" reel
Spec
SMA13" reel


Số phần tương tự - LMBR120ET1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR120ET1G LRC-LMBR120ET1G Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - LMBR120ET1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200FT1G LRC-LMBR1200FT1G Datasheet
172Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120F AITSEMI-MBR120F Datasheet
435Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV2.0
logo
First Silicon Co., Ltd
FDR120F FS-FDR120F Datasheet
276Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
MBR120E AITSEMI-MBR120E Datasheet
484Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 1.0A
REV1.1
logo
Weitron Technology
B120F WEITRON-B120F Datasheet
1Mb / 6P
   Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
B120E WEITRON-B120E Datasheet
1Mb / 5P
   Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 1.0A
logo
Leshan Radio Company
1N5817 LRC-1N5817_12 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 40V Forward Current 1.0A
SB120 LRC-SB120_11 Datasheet
375Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 1.0A
LMBR3200FT1G LRC-LMBR3200FT1G Datasheet
166Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 3.0A
LMBR2200FT1G LRC-LMBR2200FT1G Datasheet
181Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 200V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com