công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCW69LT1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BCW69LT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Transistors
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BCW69LT1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  BCW69LT1 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor BCW69LT1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2006
August, 2006 − Rev. 2
1
Publication Order Number:
BCW69LT1/D
BCW69LT1
General Purpose
Transistors
PNP Silicon
MAXIMUM RATINGS
Rating
Symbol
Value
Unit
Collector−Emitter Voltage
VCEO
−45
Vdc
Emitter−Base Voltage
VEBO
−5.0
Vdc
Collector Current — Continuous
IC
−100
mAdc
THERMAL CHARACTERISTICS
Characteristic
Symbol
Max
Unit
Total Device Dissipation FR-5 Board (1)
TA = 25°C
Derate above 25°C
PD
225
1.8
mW
mW/°C
Thermal Resistance, Junction to
Ambient
RθJA
556
°C/W
Total Device Dissipation
Alumina Substrate, (2) TA = 25°C
Derate above 25°C
PD
300
2.4
mW
mW/°C
Thermal Resistance, Junction to
Ambient
RθJA
417
°C/W
Junction and Storage Temperature
TJ, Tstg
−55 to +150
°C
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
OFF CHARACTERISTICS
Collector−Emitter Breakdown Voltage (IC = −2.0 mAdc, IB = 0)
V(BR)CEO
−45
Vdc
Collector−Emitter Breakdown Voltage (IC = −100 μAdc, VEB = 0)
V(BR)CES
−50
Vdc
Emitter−Base Breakdown Voltage (IE = −10 μAdc, IC = 0)
V(BR)EBO
−5.0
Vdc
Collector Cutoff Current
(VCB = −20 Vdc, IE = 0)
(VCB = −20 Vdc, IE = 0, TA = 100°C)
ICBO
−100
−10
nAdc
μAdc
1. FR−5 = 1.0 x 0.75 x 0.062 in.
2. Alumina = 0.4 x 0.3 x 0.024 in. 99.5% alumina
http://onsemi.com
1
2
3
CASE 318 −08, STYLE 6
SOT−23 (TO −236AB)
COLLECTOR
3
1
BASE
2
EMITTER


Số phần tương tự - BCW69LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BCW69LT1 MOTOROLA-BCW69LT1 Datasheet
410Kb / 8P
   General Purpose Transistors
logo
Leshan Radio Company
BCW69LT1 LRC-BCW69LT1 Datasheet
254Kb / 6P
   General Purpose Transistors(PNP Silicon)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
BCW69LT1 WILLAS-BCW69LT1 Datasheet
417Kb / 7P
   General Purpose Transistors
More results

Mô tả tương tự - BCW69LT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
2N4403 ONSEMI-2N4403 Datasheet
106Kb / 7P
   General Purpose Transistors
March, 2007 ??Rev. 3
logo
E-Tech Electronics LTD
BC846ALT1 ETL-BC846ALT1 Datasheet
194Kb / 4P
   General Purpose Transistors
logo
List of Unclassifed Man...
SC2412KLT1 ETC1-SC2412KLT1 Datasheet
151Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
Motorola, Inc
BCW61BLT1 MOTOROLA-BCW61BLT1 Datasheet
394Kb / 8P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
MMBT2131T1 ONSEMI-MMBT2131T1_06 Datasheet
66Kb / 4P
   General Purpose Transistors
January, 2006 ??Rev. 4
MMBT2222LT1G ONSEMI-MMBT2222LT1G_09 Datasheet
132Kb / 7P
   General Purpose Transistors
October, 2009 ??Rev. 9
SBC847CWT1G ONSEMI-SBC847CWT1G Datasheet
107Kb / 13P
   General Purpose Transistors
August, 2014 ??Rev. 10
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
2SA812XLT1 WILLAS-2SA812XLT1 Datasheet
351Kb / 5P
   General Purpose Transistors
MMBT3906TT1 WILLAS-MMBT3906TT1 Datasheet
378Kb / 6P
   General Purpose Transistors
BC817-XXLT1 WILLAS-BC817-XXLT1 Datasheet
164Kb / 3P
   General Purpose Transistors
logo
ON Semiconductor
BC846ALT1G ONSEMI-BC846ALT1G_15 Datasheet
116Kb / 13P
   General Purpose Transistors
March, 2015 ??Rev. 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com