công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM202 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện LM202
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~800V Output Current 2.0A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

LM202 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  LM202_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics LM202_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics LM202_15 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics LM202_15 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LM202 thru LM208
Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers
Reverse Voltage 200~800V Output Current 2.0A
www.goodark.com
2/4
2015.04-Rev.A
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
Figure 2.Maximum Non‐Repetitive Peak 
Forward Surge Current
Figure 1.Output Rectifier Current Derating Curve
Figure 3. Typical Forward Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
www.goodark.com
2/4
2015.04-Rev.A


Số phần tương tự - LM202_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM20242 NSC-LM20242 Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242 NSC-LM20242 Datasheet
466Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
Texas Instruments
LM20242 TI1-LM20242 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM20242MH NSC-LM20242MH Datasheet
465Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
LM20242MH NSC-LM20242MH Datasheet
466Kb / 20P
   36V, 2A PowerWise짰 Adjustable Frequency Synchronous Buck Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM202_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
LM210 GOOD-ARK-LM210_15 Datasheet
220Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 1000V Output Current 2.0A
E9736A GOOD-ARK-E9736A_15 Datasheet
223Kb / 4P
   Low Profile Surface Mount Single Phase Bridge Rectifiers Reverse Voltage 800V Output Current 3A
E9336R GOOD-ARK-E9336R_15 Datasheet
357Kb / 5P
   Low Profile Surface Mount Single Phase Bridge Rectifiers Reverse Voltage 800V Output Current 3A
E9336A GOOD-ARK-E9336A_15 Datasheet
223Kb / 4P
   Low Profile Surface Mount Single Phase Bridge Rectifiers Reverse Voltage 800V Output Current 3A
LMD02 GOOD-ARK-LMD02_15 Datasheet
223Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.5A
LMR02A GOOD-ARK-LMR02A_15 Datasheet
227Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 1.2
LM102 GOOD-ARK-LM102_15 Datasheet
219Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 1.0A
LMR02C GOOD-ARK-LMR02C_15 Datasheet
226Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.5A
LM02 GOOD-ARK-LM02_15 Datasheet
217Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.8A
LM02 GOOD-ARK-LM02 Datasheet
374Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com