công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM02 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện LM02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.8A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

LM02 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  LM02_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics LM02_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics LM02_15 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics LM02_15 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LM02 thru LM10
Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers
Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.8A
www.goodark.com
2/4
2014.06-Rev.A
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
Figure 1.Output Rectifier Current Derating Curve
Figure 2.Maximum Non‐Repetitive Peak 
Forward Surge Current
Figure 3. Typical Forward Characteristics
Figure 4. Typical Reverse Characteristics
www.goodark.com
2/4
2014.06-Rev.A


Số phần tương tự - LM02_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LM02N10A LEIDITECH-LM02N10A Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - LM02_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
LMD02 GOOD-ARK-LMD02_15 Datasheet
223Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.5A
LMR02A GOOD-ARK-LMR02A_15 Datasheet
227Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 1.2
LM102 GOOD-ARK-LM102_15 Datasheet
219Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 1.0A
LMR02C GOOD-ARK-LMR02C_15 Datasheet
226Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~1000V Output Current 0.5A
LM210 GOOD-ARK-LM210_15 Datasheet
220Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 1000V Output Current 2.0A
LBXSB GOOD-ARK-LBXSB_15 Datasheet
207Kb / 3P
   Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier Reverse Voltage 200 and 1000V Forward Current 0.8A
LBXSA GOOD-ARK-LBXSA_15 Datasheet
172Kb / 3P
   Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier Reverse Voltage 200 and 1000V Forward Current 0.8A
LBXS GOOD-ARK-LBXS_15 Datasheet
207Kb / 3P
   Low Profile Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifier Reverse Voltage 200 and 1000V Forward Current 0.8A
LM202 GOOD-ARK-LM202_15 Datasheet
215Kb / 4P
   Low Profile Miniature Single Phase Surface Mount Bridge Rectifiers Reverse Voltage 200~800V Output Current 2.0A
logo
Formosa MS
MB05S FORMOSA-MB05S Datasheet
213Kb / 7P
   0.8A Miniature Glass Passivated Single-Phase Surface Mount Bridge Rectifiers-50-1000V
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com