công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LF1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện LF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

LF1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - GOOD-ARK Electronics

  LF1_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics LF1_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics LF1_15 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics LF1_15 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
LF1 thru LF7
Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier
Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
www.goodark.com
2/4
2014.08-Rev.B
Ratings and Characteristics Curves
(TA = 25℃ unless otherwise noted)
Figure 1.Forward Current Derating Curve
Figure 2.Maximum Non‐Repetitive Peak 
Forward Surge Current
Forward Surge Current
l
h
Figure 4 Typical Instantaneous Forward
Figure 3. Typical Reverse Characteristics 
Figure 4. Typical Instantaneous Forward 
Characteristics 
www.goodark.com
2/4
2014.08-Rev.B


Số phần tương tự - LF1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LF1010-S LEM-LF1010-S Datasheet
1Mb / 7P
   Bipolar and insulated current measurement up to 2.7 kA
logo
Thinki Semiconductor Co...
LF1010FPL THINKISEMI-LF1010FPL Datasheet
1Mb / 3P
   10.0 Amperes Insulated Single Glass Passivated Process Avalanche Rectifier Diode
logo
List of Unclassifed Man...
LF101D ETC-LF101D Datasheet
73Kb / 2P
   1W Dual Output Surface Mountable DC/DC Converters
logo
MicroPower Direct, LLC
LF101D MPD-LF101D Datasheet
542Kb / 4P
   Ultra-Miniature, 1W Dual Output SMT DC/DC Converters
LF101DI MPD-LF101DI Datasheet
216Kb / 2P
   High Isolation, 1W Dual Output SMT DC/DC Converters
More results

Mô tả tương tự - LF1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
SGP1R GOOD-ARK-SGP1R_15 Datasheet
206Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
FF1 GOOD-ARK-FF1_15 Datasheet
214Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
L1A GOOD-ARK-L1A_15 Datasheet
189Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
RS12005FL GOOD-ARK-RS12005FL_15 Datasheet
213Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1.2A
L2F1-SL GOOD-ARK-L2F1-SL_15 Datasheet
200Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Fast Recovery Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 2A
F1A GOOD-ARK-F1A_15 Datasheet
226Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
A1 GOOD-ARK-A1_15 Datasheet
210Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
F1DS GOOD-ARK-F1DS_15 Datasheet
211Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
SGP1A GOOD-ARK-SGP1A Datasheet
221Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
SGP1A GOOD-ARK-SGP1A_15 Datasheet
221Kb / 4P
   Surface Mount Glass Passivated Standard Rectifier Reverse Voltage 50~1000V Forward Current 1A
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com