công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BD10-I7-AH bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện BD10-I7-AH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Brushless DC Drive for 200W 80mm 48V motor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

BD10-I7-AH bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  BD10-I7-AH Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers BD10-I7-AH Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers BD10-I7-AH Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers BD10-I7-AH Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Model Number:
BD10-I7-AH
Part Number:
5000-260-003
Supply Voltage:
12-48 VDC
Supply Voltage Type:
DC
Control Modes:
Velocity Control
Output Current,
Continuous:
5
Output Current, Peak:
10
Feedback:
Halls
Setup Method:
Switch / potentiometer
Digital Inputs:
8
Digital Outputs:
2
Analog Inputs:
1 (0 to 5 Vdc, 12 bit)
Dimensions:
3.9 x 2.6 x 1.2 inches
Weight:
6.0 oz
Operating Temperature
Range:
0 to 100 °C
Ambient Temperature
Range:
0 to 40 °C
Ambient Humidity:
90% max, non-condensing
Status LEDs:
1 red, 1 green
Circuit Protection:
Short circuit
Over-voltage
Under-voltage
Over-temp
Specifications
Torque Curves


Số phần tương tự - BD10-I7-AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BD10-I8-AH ETC2-BD10-I8-AH Datasheet
304Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 300W 80mm 48V motor
More results

Mô tả tương tự - BD10-I7-AH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
BL200-H04-I ETC2-BL200-H04-I Datasheet
317Kb / 4P
   80mm Brushless DC Motor, 200W, 48V
BD10-I8-AH ETC2-BD10-I8-AH Datasheet
304Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 300W 80mm 48V motor
BL300-H04-I ETC2-BL300-H04-I Datasheet
196Kb / 4P
   80mm Brushless DC Motor,300W, 48V
BD5-I6-AH ETC2-BD5-I6-AH Datasheet
301Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 100W 80mm 24V motor
BD10-H5-AH ETC2-BD10-H5-AH Datasheet
303Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 57mm 180W 48V motor
M0200-151-5-000 ETC2-M0200-151-5-000 Datasheet
147Kb / 3P
   80mm Servo Motor, 200W
M0200-101-5-000 ETC2-M0200-101-5-000 Datasheet
147Kb / 3P
   80mm Servo Motor, 200W
BL100-H03-I ETC2-BL100-H03-I Datasheet
205Kb / 4P
   80mm Brushless DC Motor, 100W, 24V
BL180-H04-H ETC2-BL180-H04-H Datasheet
199Kb / 4P
   57mm Brushless DC Motor, 180W, 48V
BD5-G2-AH ETC2-BD5-G2-AH Datasheet
260Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 42mm 60W motor
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com