công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LB11693JH bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LB11693JH
Giải thích chi tiết về linh kiện  24V Fan Motor Driver IC
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LB11693JH bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button LB11693JH Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor LB11693JH Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
LB11693JH
No.A0606-8/12
Continued from preceding page.
Pin
No.
Symbol
Pin Description
Equivalent Circuit
25
PWM
PWM oscillator frequency setting.
Connect a capacitor between this pin and ground.
A frequency of about 20kHz can be set by using
a 2200pF capacitor.
26
GND1
Ground
(For circuits other than the motor drive output system)
28
27
30
29
32
31
IN1+
IN1-
IN2+
IN2-
IN3+
IN3-
Hall effect sensor inputs
High when IN+ > IN-, low for the reverse state.
Signal inputs with an amplitude (differential) of at least
50mVp-p are desirable for the Hall inputs.
If noise is a problem, connect capacitors between
the IN+ and IN- inputs.
33
F/R
Forward/reverse control
Low: forward, high or open: reverse.
1,3
5,6
13,19
24,35
NC
No connection.
The NC pins may be used for wiring connections.
FRAME
Frame connection
The FRAME pin is connected internally to the IC surface
metal parts. Both must be used in the electrically open
state.
VREG
200
Ω
25
VREG
3.5k
Ω
33
VREG
300
Ω
300
Ω
27 29
31
28 30 32


Số phần tương tự - LB11693JH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11693JH SANYO-LB11693JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
LB11693JH SANYO-LB11693JH Datasheet
158Kb / 12P
   24V Fan Motor Driver IC
LB11693JH SANYO-LB11693JH_10 Datasheet
158Kb / 12P
   24V Fan Motor Driver IC
More results

Mô tả tương tự - LB11693JH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LB11693JH SANYO-LB11693JH_10 Datasheet
158Kb / 12P
   24V Fan Motor Driver IC
LB11693JH SANYO-LB11693JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
LB11692JH SANYO-LB11692JH Datasheet
123Kb / 12P
   Monolithic Digital IC 24V Fan Motor Driver IC
logo
Eutech Microelectronics...
EUM6862 EUTECH-EUM6862 Datasheet
273Kb / 2P
   24V PWM Fan Motor Driver
logo
Melexis Microelectronic...
US91A MELEXIS-US91A_14 Datasheet
561Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
US90A MELEXIS-US90A Datasheet
307Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
US90A MELEXIS-US90A_14 Datasheet
561Kb / 12P
   24V Hall IC Fan Driver
logo
Toshiba Semiconductor
TA8473F TOSHIBA-TA8473F Datasheet
426Kb / 9P
   FAN MOTOR DRIVER IC
logo
Rohm
BA6811F ROHM-BA6811F Datasheet
89Kb / 6P
   Fan motor driver IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA8462F TOSHIBA-TA8462F Datasheet
262Kb / 6P
   FAN MOTOR DRIVER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com