công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST10-C-CN bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện ST10-C-CN
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC CANopen Advanced Microstepping Drive
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

ST10-C-CN bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  ST10-C-CN Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers ST10-C-CN Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Model Number:
ST10-C-CN
Part Number:
5000-146
Supply Voltage:
24-80 VDC
Supply Voltage Type:
DC
Control Modes:
CANopen
Output Current:
0.1-10.0 A/phase
Communication Ports:
RS-232
CANopen
Encoder Feedback:
No
Step Resolution:
Full
Half
Microstepping
Microstep Emulation
Idle Current
Reduction:
0-90%
Setup Method:
Software setup
Digital Inputs:
8
Digital Outputs:
4
Analog Inputs:
1 differential or 2 single-ended
Dimensions:
5.0 x 3.0 x 1.75 inches
Weight:
10.4 oz
Operating Temperature
Range:
0-70 °C
Ambient Temperature
Range:
0-55 °C
Ambient Humidity:
90% max, non-condensing
Status LEDs:
1 red, 1 green
Circuit Protection:
Short circuit
Over-voltage
Under-voltage
Over-temp
Specifications


Số phần tương tự - ST10-C-CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST10-C-CE ETC2-ST10-C-CE Datasheet
934Kb / 9P
   DC CANopen Advanced Microstep Drive w/ Encoder Input
More results

Mô tả tương tự - ST10-C-CN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
ST5-C-CN ETC2-ST5-C-CN Datasheet
603Kb / 7P
   DC CANopen Advanced Microstep Drive
ST10-C-CE ETC2-ST10-C-CE Datasheet
934Kb / 9P
   DC CANopen Advanced Microstep Drive w/ Encoder Input
ST5-C-CE ETC2-ST5-C-CE Datasheet
606Kb / 8P
   DC CANopen Advanced Microstep Drive w/ Encoder Input
STAC6-C-220 ETC2-STAC6-C-220 Datasheet
368Kb / 7P
   AC CANopen Advanced Microstep Drive w/ Encoder Input
STAC6-C ETC2-STAC6-C Datasheet
488Kb / 7P
   AC CANopen Advanced Microstep Drive w/ Encoder Input
SV7-C-CE ETC2-SV7-C-CE Datasheet
211Kb / 4P
   CANopen Servo Drive
logo
STMicroelectronics
AN1495 STMICROELECTRONICS-AN1495 Datasheet
714Kb / 25P
   Microstepping stepper motor drive
logo
List of Unclassifed Man...
ST5-S ETC2-ST5-S Datasheet
635Kb / 7P
   DC Advanced Microstep Drive
ST10-S ETC2-ST10-S Datasheet
962Kb / 8P
   DC Advanced Microstep Drive
STR4 ETC2-STR4 Datasheet
439Kb / 5P
   DC Advanced Microstep Drive
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com