công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5021BBH bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

tên linh kiện SM5021BBH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Crystal Oscillator Module ICs
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NPC [Nippon Precision Circuits Inc]
Trang chủ  http://www.npc.co.jp/en
Logo NPC - Nippon Precision Circuits Inc

SM5021BBH bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nippon Precision Circuits Inc

  SM5021BBH Datasheet HTML 1Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 2Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 3Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 4Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 5Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 6Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 7Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 8Page - Nippon Precision Circuits Inc SM5021BBH Datasheet HTML 9Page - Nippon Precision Circuits Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
SM5021 series
NIPPON PRECISION CIRCUITS—4
SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings
VSS = 0 V
Recommended Operating Conditions
VSS = 0 V, f ≤ 70MHz, CL ≤ 15pF
Note: Recommended operating conditions will change in accordance with operating frequency, load capacitance, or power dissipation.
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
Supply voltage range
VDD
−0.5 to 7.0
V
Input voltage range
VIN
−0.5 to V
DD + 0.5
V
Output voltage range
VOUT
−0.5 to V
DD + 0.5
V
Operating temperature range
Topr
−40 to 85
°C
Storage temperature range
Tstg
Chip form
−65 to 150
°C
6-pin SOT
−55 to 125
Output current
IOUT
13
mA
Power dissipation
PD
6-pin SOT
250
mW
Parameter
Symbol
Condition
Rating
Unit
min
typ
max
Supply voltage
VDD
2.7
5.5
V
Input voltage
VIN
VSS
–VDD
V
Operating temperature
TOPR
−20
80
°C


Số phần tương tự - SM5021BBH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5021BBH NPC-SM5021BBH Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results

Mô tả tương tự - SM5021BBH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nippon Precision Circui...
SM5006 NPC-SM5006 Datasheet
185Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5007 NPC-SM5007 Datasheet
111Kb / 11P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5009AH1S NPC-SM5009AH1S Datasheet
163Kb / 18P
   Crystal Oscillator Module ICs
5026 NPC-5026 Datasheet
126Kb / 16P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5021 NPC-SM5021_06 Datasheet
102Kb / 12P
   Crystal Oscillator Module ICs
CF5014 NPC-CF5014 Datasheet
95Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Pericom Semiconductor C...
PT7C5022 PERICOM-PT7C5022 Datasheet
356Kb / 13P
   Crystal Oscillator Module ICs
logo
Nippon Precision Circui...
SM5022 NPC-SM5022 Datasheet
104Kb / 10P
   Crystal Oscillator Module ICs
SM5010 NPC-SM5010_06 Datasheet
167Kb / 25P
   Crystal Oscillator Module ICs
5027 NPC-5027 Datasheet
710Kb / 21P
   Crystal Oscillator Module ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com