công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC352 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC352
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4?묲nput Multiplexer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC352 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC74AC352 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
MC74AC352, MC74ACT352
http://onsemi.com
3
MAXIMUM RATINGS*
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCC
DC Supply Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to +7.0
V
Vin
DC Input Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to VCC +0.5
V
Vout
DC Output Voltage (Referenced to GND)
−0.5 to VCC +0.5
V
Iin
DC Input Current, per Pin
±20
mA
Iout
DC Output Sink/Source Current, per Pin
±50
mA
ICC
DC VCC or GND Current per Output Pin
±50
mA
Tstg
Storage Temperature
−65 to +150
°C
* Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation should be restricted to the Recommended
Operating Conditions.
RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
Symbol
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
VCC
Supply Voltage
′AC
2.0
5.0
6.0
V
′ACT
4.5
5.0
5.5
Vin, Vout
DC Input Voltage, Output Voltage (Ref. to GND)
0
VCC
V
tr, tf
Input Rise and Fall Time (Note 1)
′AC Devices except Schmitt Inputs
VCC @ 3.0 V
150
VCC @ 4.5 V
40
ns/V
VCC @ 5.5 V
25
tr, tf
Input Rise and Fall Time (Note 2)
′ACT Devices except Schmitt Inputs
VCC @ 4.5 V
10
ns/V
VCC @ 5.5 V
8.0
TJ
Junction Temperature (PDIP)
140
°C
TA
Operating Ambient Temperature Range
−40
25
85
°C
IOH
Output Current — High
−24
mA
IOL
Output Current — Low
24
mA
1. Vin from 30% to 70% VCC; see individual Data Sheets for devices that differ from the typical input rise and fall times.
2. Vin from 0.8 V to 2.0 V; see individual Data Sheets for devices that differ from the typical input rise and fall times.


Số phần tương tự - MC74AC352

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC352 MOTOROLA-MC74AC352 Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
MC74AC352D MOTOROLA-MC74AC352D Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
MC74AC352N MOTOROLA-MC74AC352N Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - MC74AC352

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC153 ONSEMI-MC74AC153 Datasheet
180Kb / 12P
   Dual 4?묲nput Multiplexer
March, 2006 ??Rev. 7
MC74AC253 ONSEMI-MC74AC253 Datasheet
182Kb / 11P
   Dual 4?묲nput Multiplexer with 3?뭆tate Outputs
March, 2006 ??Rev. 6
MC10H159 ONSEMI-MC10H159_06 Datasheet
155Kb / 7P
   Quad 2?묲nput Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 7
MC74AC20 ONSEMI-MC74AC20_06 Datasheet
122Kb / 8P
   Dual 4?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 8
MC10H173 ONSEMI-MC10H173 Datasheet
156Kb / 5P
   Quad 2?묲nput Multiplexer/Latch
June, 2006 ??Rev. 7
MC10H209 ONSEMI-MC10H209_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H158 ONSEMI-MC10H158_06 Datasheet
154Kb / 6P
   Quad 2?묲nput Multiplexer (Non?묲nverting)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC74AC352 MOTOROLA-MC74AC352 Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
MM74HC153 NSC-MM74HC153 Datasheet
111Kb / 4P
   Dual 4-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com