công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC352 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC352
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 4?묲nput Multiplexer
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC352 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ON Semiconductor

  MC74AC352 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC352 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
© Semiconductor Components Industries, LLC, 2006
June, 2006 − Rev. 4
1
Publication Order Number:
MC74AC352/D
MC74AC352, MC74ACT352
Dual 4−Input Multiplexer
The MC74AC352/74ACT352 is a very high-speed dual 4-input
multiplexer with common Select inputs and individual Enable inputs
for each section. It can select two bits of data from four sources. The
two buffered outputs present data in the inverted (complementary)
form. The MC74AC352/74ACT352 is the functional equivalent of the
MC74AC153/74ACT153 except with inverted outputs.
Inverted Version of the MC74AC153/74ACT153
Separate Enables for Each Multiplexer
Outputs Source/Sink 24 mA
′ACT352 Has TTL Compatible Inputs
15
16
14
13
12
11
10
2
1
34567
VCC
9
8
Eb
S0
I3b
I2b
I1b
I0b
Zb
Ea
S1
I3a
I2a
I1a
I0a
Za
GND
PIN NAMES
I0a−I3a
Side A Data Inputs
I0b−I3b
Side B Data Inputs
S0, S1
Common Select Inputs
Ea
Side A Enable Input
Eb
Side B Enable Input
Za, Zb
Multiplexer Outputs
TRUTH TABLE
Select Inputs
Inputs (a or b)
Output
S0
S1
E
I0
I1
I2
I3
Z
X
X
H
X
X
X
X
H
L
LL
L
XXX
H
L
LL
H
XXX
L
H
LL
X
LX
X
H
H
LL
X
HX
X
L
L
HL
X
XL
X
H
L
HL
X
XHX
L
H
HL
X
XX
L
H
H
H
L
X
X
X
H
L
H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level
X = Immaterial
http://onsemi.com
DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
N SUFFIX
CASE 648-08
PLASTIC
D SUFFIX
CASE 751B-05
PLASTIC
LOGIC SYMBOL
S0
S1
Ea I0a I1a I2a I3a
Za
Zb
I0b I1b I2b I3b Eb


Số phần tương tự - MC74AC352

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74AC352 MOTOROLA-MC74AC352 Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
MC74AC352D MOTOROLA-MC74AC352D Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
MC74AC352N MOTOROLA-MC74AC352N Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - MC74AC352

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC153 ONSEMI-MC74AC153 Datasheet
180Kb / 12P
   Dual 4?묲nput Multiplexer
March, 2006 ??Rev. 7
MC74AC253 ONSEMI-MC74AC253 Datasheet
182Kb / 11P
   Dual 4?묲nput Multiplexer with 3?뭆tate Outputs
March, 2006 ??Rev. 6
MC10H159 ONSEMI-MC10H159_06 Datasheet
155Kb / 7P
   Quad 2?묲nput Multiplexer
February, 2006 ??Rev. 7
MC74AC20 ONSEMI-MC74AC20_06 Datasheet
122Kb / 8P
   Dual 4?묲nput NAND Gate
October, 2006 ??Rev. 8
MC10H173 ONSEMI-MC10H173 Datasheet
156Kb / 5P
   Quad 2?묲nput Multiplexer/Latch
June, 2006 ??Rev. 7
MC10H209 ONSEMI-MC10H209_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H158 ONSEMI-MC10H158_06 Datasheet
154Kb / 6P
   Quad 2?묲nput Multiplexer (Non?묲nverting)
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H109 ONSEMI-MC10H109_06 Datasheet
150Kb / 6P
   Dual 4???묲nput OR/NOR Gate
February, 2006 ??Rev. 7
logo
Motorola, Inc
MC74AC352 MOTOROLA-MC74AC352 Datasheet
189Kb / 7P
   DUAL 4-INPUT MULTIPLEXER
logo
National Semiconductor ...
MM74HC153 NSC-MM74HC153 Datasheet
111Kb / 4P
   Dual 4-Input Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com