công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY251 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện BY251
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 200 to 1300 Volts Forward Current 3.0 Amperes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

BY251 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - GOOD-ARK Electronics

  BY251_15 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics BY251_15 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Notes:
1. Measured at 1 MHz and Applied Reverse Voltage of 4.0 V D.C.
2. Thermal Resistance from Junction to Ambient .375” (9.5mm) Lead Length
a
t
a
D
l
a
c
i
n
a
h
c
e
M
s
e
r
u
t
a
e
F
67
s
c
i
t
s
i
r
e
t
c
a
r
a
h
C
l
a
c
i
r
t
c
e
l
E
d
n
a
s
g
n
i
t
a
R
m
u
m
i
x
a
M
Ratings at 25oC ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%
Low forward voltage drop
High current capability
High reliability
High surge current capability
T
J is 150
oC (Max.) and T
STG is 175
oC (Max.) with PI glue
Cases: Molded plastic
Epoxy: UL 94V-O rate flame retardant
Lead: Axial leads, solderable per MIL-STD-202, Method 208
guaranteed
Polarity: Color band denotes cathode end
High temperature soldering guaranteed:
250oC/10 seconds .375" (9.5mm) lead
lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Weight: 0.042 ounce, 1.2 grams
5
5
2
Y
B
u
r
h
t
1
5
2
Y
B
s
r
e
i
f
i
t
c
e
R
c
i
t
s
a
l
P
e
s
o
p
r
u
P
l
a
r
e
n
e
G
s
e
r
e
p
m
A
0
.
3
t
n
e
r
r
u
C
d
r
a
w
r
o
F
s
t
l
o
V
0
0
3
1
o
t
0
0
2
e
g
a
t
l
o
V
e
s
r
e
v
e
R
r
e
t
e
m
a
r
a
Ps
l
o
b
m
y
S1
5
2
Y
B2
5
2
Y
B3
5
2
Y
B4
5
2
Y
B5
5
2
Y
Bs
t
i
n
U
e
g
a
t
l
o
v
e
s
r
e
v
e
r
k
a
e
p
e
v
i
t
i
t
e
p
e
r
m
u
m
i
x
a
MV
M
R
R
0
0
20
0
40
0
60
0
80
0
3
1s
t
l
o
V
e
g
a
t
l
o
v
S
M
R
m
u
m
i
x
a
MV
S
M
R
0
4
10
8
20
2
40
6
50
1
9s
t
l
o
V
e
g
a
t
l
o
v
g
n
i
k
c
o
l
b
C
D
m
u
m
i
x
a
MV
C
D
0
0
20
0
40
0
60
0
80
0
0
1s
t
l
o
V
t
n
e
r
r
u
c
d
e
i
f
i
t
c
e
r
d
r
a
w
r
o
f
e
g
a
r
e
v
a
m
u
m
i
x
a
M
T
@
h
t
g
n
e
l
d
a
e
l
)
m
m
5
.
9
(
"
5
7
3
.
0
A
0
5
=
oC
I
)
V
A
(
0
.
3p
m
A
e
l
g
n
i
s
s
m
3
.
8
,
t
n
e
r
r
u
c
e
g
r
u
s
d
r
a
w
r
o
f
k
a
e
P
d
a
o
l
d
e
t
a
r
n
o
d
e
s
o
p
m
i
r
e
p
u
s
e
v
a
w
-
e
n
i
s
f
l
a
h
)
d
o
h
t
e
M
C
E
D
E
J
(
I
M
S
F
0
.
0
0
1s
p
m
A
A
0
.
3
@
e
g
a
t
l
o
v
d
r
a
w
r
o
f
s
u
o
e
n
a
t
n
a
t
s
n
i
m
u
m
i
x
a
MV
F
1
.
1s
t
l
o
V
t
n
e
r
r
u
c
e
s
r
e
v
e
r
C
D
m
u
m
i
x
a
M
e
g
a
t
l
o
v
g
n
i
k
c
o
l
b
C
D
d
e
t
a
r
t
a
T
@
A
5
2
=
oC
T
@
A
0
0
1
=
oC
I
R
0
.
5
0
0
1
uA
,
e
g
a
r
e
v
a
e
l
c
y
c
ll
u
f
t
n
e
r
r
u
c
e
s
r
e
v
e
r
d
a
o
l
ll
u
f
m
u
m
i
x
a
M
h
t
g
n
e
l
d
a
e
l
)
m
m
5
.
9
(
"
5
7
3
.T
@
L
5
7
=
oC
I
)
V
A
(
R
0
3
uA
)
1
e
t
o
N
(
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
c
n
o
i
t
c
n
u
j
l
a
c
i
p
y
TC
J
0
6
pF
)
2
e
t
o
N
(
e
c
n
a
t
s
i
s
e
r
l
a
m
r
e
h
t
l
a
c
i
p
y
TR
θ A
J
8
1
o
W
/
C
e
g
n
a
r
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
n
o
i
t
c
n
u
j
g
n
i
t
a
r
e
p
OT
J
5
2
1
+
o
t
5
5
-
oC
e
g
n
a
r
e
r
u
t
a
r
e
p
m
e
t
e
g
a
r
o
t
ST
G
T
S
0
5
1
+
o
t
5
5
-
oC


Số phần tương tự - BY251_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotec Semiconductor
BY251 DIOTEC-BY251_15 Datasheet
94Kb / 2P
   Standard Recovery Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - BY251_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
1N5400 GOOD-ARK-1N5400_15 Datasheet
201Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 3.0 Amperes
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
BY251 DAESAN-BY251 Datasheet
299Kb / 2P
   CURRENT 3.0 Amperes VOLTAGE 200 to 1300 Volts
logo
Pan Jit International I...
BY251 PANJIT-BY251 Datasheet
67Kb / 2P
   MEDIUM CURRENT PLASTIC RECTIFIER(VOLTAGE - 200 to 1300 Volts CURRENT - 3.0 Amperes)
logo
GOOD-ARK Electronics
RL251 GOOD-ARK-RL251_15 Datasheet
155Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 2.5 Amperes
RL201 GOOD-ARK-RL201_15 Datasheet
163Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 2.0 Amperes
10A05 GOOD-ARK-10A05_15 Datasheet
144Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 10.0 Amperes
P600A GOOD-ARK-P600A_15 Datasheet
202Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 6.0 Amperes
6A05 GOOD-ARK-6A05_15 Datasheet
181Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 6.0 Amperes
1SG1885 GOOD-ARK-1SG1885_15 Datasheet
180Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 100 to 600 Volts Forward Current 1.2 Amperes
10A05 GOOD-ARK-10A05 Datasheet
144Kb / 2P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000 Volts Forward Current 10.0 Amperes
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com