công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC786961W bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LC786961W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact Disc Player IC
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LC786961W bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button LC786961W Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor LC786961W Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
LC786961W
No.A2081-6/29
Electrical Characteristics
at Ta = -40 to +85
C, VDD1 = 3.0V to 3.6V,
DVSS = AVSS = LRVSS = XVSS1 = XVSS2 = VVSS1 = VVSS2 = 0V
Parameter
Symbol
Pin names
Conditions
min
typ
max
Unit
Current drain
IDD1
DVDD, AVDD, LRVDD, XVDD1,
XVDD2, UVDD, VVDD1,
VVDD2,
VVDD3
125
150
mA
High-level input current
IIH(1)
RESB, SIFCK, SIFDI, JTMS,
JTRSTB, JTCK, JTDI,
PMODE0, PMODE1, SIFDO,
SIFCE, BUSYB, GP03, GP04,
GP05, GP06, GP07, GP10,
GP11, GP12, GP14, GP15,
GP16, GP26, GP27
Schmitt,
VIN = 5.50V
Built-in
Pull-down
resistor OFF
10.00
A
IIH(2)
GP13, GP17, GP20, GP21,
GP22, GP23, GP24, GP25,
GP60, GP61, GP62, GP63,
GP64, GP65,
SDDAT00 to SDDAT15
Schmitt,
VIN = VDD1
Built-in
Pull-down
resistor OFF
10.00
A
Low-level input current
IIL(1)
RESB, SIFCK, SIFDI,
SIFDO, SIFCE, BUSYB,
GP03, GP04, GP05, GP06,
GP07, GP10, GP11, GP12,
GP13, GP14, GP15, GP16,
GP17, GP20, GP21, GP22,
GP23, GP24, GP25, GP26,
GP27, GP60, GP61, GP62,
GP63, GP64, GP65,
SDDAT00 to SDDAT15, JTMS,
JTRSTB, JTCK, JTDI,
MODE0, MODE1, MODE2
Schmitt,
VIN = 0V
-10.00
A
High-level output voltage
VOH(1)
GP04, GP05, GP06, GP07,
GP12, GP13, GP14, GP15,
GP16, GP17, GP20, GP21,
GP22, GP23, GP24, GP25,
GP26, GP27, GP60, GP61,
GP62, GP63, GP64, GP65,
SDBA, SDDAT00 to SDDAT15,
SDADRS00 to SDADRS12,
SDCSB, SDRASB, SDCASB,
SDWEB, SDCKE, SDDQM
CMOS,
IOH = -2mA
VDD1-0.6
V
VOH(2)
SIFDI, SIFDO, SIFCE, BUSYB,
GP03, GP10, GP11,
SDCLK, JTDO, JTRTCK
CMOS,
IOH = -4mA
VDD1-0.6
V
Low-level output voltage
VOL(1)
GP04, GP05, GP06, GP07,
GP12, GP13, GP14, GP15,
GP16, GP17, GP20, GP21,
GP22, GP23, GP24, GP25,
GP26, GP27, GP60, GP61,
GP62, GP63, GP64, GP65,
SDBA, SDDAT00 to SDDAT15,
SDADRS00 to SDADRS12,
SDCSB, SDRASB, SDCASB,
SDWEB, SDCKE, SDDQM
CMOS,
IOL = 2mA
0.40
V
VOL(2)
SIFDI, SIFDO, SIFCE, BUSYB,
GP03, GP10, GP11,
SDCLK, JTDO, JTRTCK
CMOS,
IOL = 4mA
0.40
V
Output off-leakage current
IOFF(1)
PDOUT0, PDOUT1, AFILT
Hi-Z Out
-10.00
10.00
A
IOFF(2)
SIFDO
Hi-Z Out
-10.00
10.00
A
Continued to the next page.


Số phần tương tự - LC786961W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
LC786961W SANYO-LC786961W Datasheet
261Kb / 29P
   Compact Disc Player IC
More results

Mô tả tương tự - LC786961W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LC78616PE ONSEMI-LC78616PE Datasheet
266Kb / 26P
   Compact Disc Player IC
January 2015 - Rev. P0
LC786960E ONSEMI-LC786960E Datasheet
230Kb / 24P
   Compact Disc Player IC
Sep 2013 Ver. 1.0.0
LC78615E ONSEMI-LC78615E Datasheet
302Kb / 24P
   Compact Disc Player IC
January 2015 - Rev. 1
logo
Sanyo Semicon Device
LC786960E SANYO-LC786960E Datasheet
222Kb / 24P
   Compact Disc Player IC
LC786961W SANYO-LC786961W Datasheet
261Kb / 29P
   Compact Disc Player IC
LC78622E SANYO-LC78622E Datasheet
379Kb / 29P
   Compact Disc Player DSP
LC78624E SANYO-LC78624E Datasheet
358Kb / 27P
   Compact Disc Player DSP
LC78622NE SANYO-LC78622NE Datasheet
325Kb / 31P
   Compact Disc Player DSP
LC78621E SANYO-LC78621E Datasheet
418Kb / 34P
   Compact Disc Player DSP
LC78620E SANYO-LC78620E Datasheet
478Kb / 34P
   Compact Disc Player DSP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com