công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSAFR12N50A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện MSAFR12N50A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

MSAFR12N50A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  MSAFR12N50A Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation MSAFR12N50A Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MSAER12N50A
MSAFR12N50A
500 Volts
12 Amps
400 m
Features
• Ultrafast rectifier in parallel with the body diode (MSAE type only)
• Rugged polysilicon gate cell structure
• Increased Unclamped Inductive Switching (UIS) capability
• Hermetically sealed, surface mount power package
• Low package inductance
Very low thermal resistance
Reverse polarity available upon request
DESCRIPTION
SYMBOL
MAX.
UNIT
Drain-to-Source Breakdown Voltage (Gate Shorted to Source)
@ TJ
≥ 25°C
BVDSS
500
Volts
Drain-to-Gate Breakdown Voltage @ TJ
≥ 25°C, RGS= 1 MΩ
BVDGR
500
Volts
Continuous Gate-to-Source Voltage
VGS
+/-20
Volts
Transient Gate-to-Source Voltage
VGSM
+/-30
Volts
Continuous Drain Current
Tj= 25
°C
Tj=
100
°C
ID25
ID100
12
8
Amps
Peak Drain Current, pulse width limited by TJmax
IDM
48
Amps
Repetitive Avalanche Current
IAR
12
Amps
Repetitive Avalanche Energy
EAR
tbd
mJ
Single Pulse Avalanche Energy
EAS
8
mJ
Voltage Rate of Change of the Recovery Diode
@ IS
≤ IDM, di/dt ≤ 100 A/µs, VDD ≤ VDSS, TJ ≤ 150°C
dv/dt
3.5
V/ns
Power Dissipation
PD
300
Watts
Junction Temperature Range
Tj
-55 to +150
°C
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to +150
°C
Continuous Source Current (Body Diode)
IS
12
Amps
Pulse Source Current (Body Diode)
ISM
48
Amps
Thermal Resistance, Junction to Case
θ
JC
0.4
°C/W
Maximum Ratings @ 25
°°C (unless otherwise specified)
Mechanical Outline
Datasheet# MSC0266B
2830 S. Fairview St.
Santa Ana, CA 92704
PH: (714) 979-8220
FAX: (714) 966-5256
N-CHANNEL
ENHANCEMENT MODE
POWER MOSFET
DRAIN
SOURCE
GATE


Số phần tương tự - MSAFR12N50A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFR30N20A MICROSEMI-MSAFR30N20A Datasheet
48Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MSAFR12N50A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
MSAFA75N10C MICROSEMI-MSAFA75N10C Datasheet
83Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
logo
GTM CORPORATION
GP9973 GTM-GP9973 Datasheet
335Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE85T03 GTM-GE85T03 Datasheet
246Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE88L02 GTM-GE88L02 Datasheet
253Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com