công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC1408-8NG bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC1408-8NG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8?뭕it Multiplying D/A Converter
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC1408-8NG bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC1408-8NG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC1408-8NG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
MC1408−8
http://onsemi.com
2
CURRENT SWITCHES
56
7
8
9
10
11
12
MSB
LSB
REFERENCE
CURRENT
AMPLIFIER
14
2
13
16
GND
COMPEN
NPN CURRENT SOURCE PAIR
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
4
BIAS
CURRENT
R-2R LADDER
15
(+)
(−)
VREF
VREF
VCC
3
VEE
IO
Figure 1. Block Diagram
PIN FUNCTION DESCRIPTION
Pin
N Package / D Package
Symbol
Description
1/5
NC
No Connect
2/6
GND
Ground
3/7
VEE
Negative Power Supply
4/8
Io
Output Current
5/9
A1
Output 1, Most Significant Bit (MSB)
6/10
A2
Output 2
7/11
A3
Output 3
8/12
A4
Output 4
9/13
A5
Output 5
10/14
A6
Output 6
11/15
A7
Output 7
12/16
A8
Output 8, Least Significant Bit (LSB)
13/1
VCC
Positive Power Supply
14/2
VREF(+)
Positive Reference Voltage
15/3
VREF(−)
Negative Reference Voltage
16/4
COMPEN
Compensator Capacitor Pin


Số phần tương tự - MC1408-8NG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC1408-8N PHILIPS-MC1408-8N Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit multiplying D/A converter
2001 Aug 03
MC1408-8N PHILIPS-MC1408-8N Datasheet
132Kb / 6P
   8-bit multiplying D/A converter
August 31, 1994
More results

Mô tả tương tự - MC1408-8NG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC1508-8 PHILIPS-MC1508-8 Datasheet
132Kb / 6P
   8-bit multiplying D/A converter
August 31, 1994
MC1408-8 PHILIPS-MC1408-8 Datasheet
127Kb / 10P
   8-bit multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
List of Unclassifed Man...
DAC-1408A ETC1-DAC-1408A Datasheet
399Kb / 6P
   8-BIT MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Advanced Micro Devices
AM1508 AMD-AM1508 Datasheet
336Kb / 4P
   8-Bit Multiplying D/A Converter
logo
Unisonic Technologies
M62364 UTC-M62364_15 Datasheet
229Kb / 8P
   8-BIT 8-CH MULTIPLYING D-A CONVERTER
logo
Analog Devices
AD1508 AD-AD1508_15 Datasheet
1Mb / 4P
   8 BIT MONOLITHIC MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
Advanced Linear Devices
ALD1801A ALD-ALD1801A Datasheet
50Kb / 6P
   8 BIT MICROPOWER MULTIPLYING D/A CONVERTER
logo
NXP Semiconductors
DAC-08 PHILIPS-DAC-08 Datasheet
162Kb / 16P
   8-bit high-speed multiplying D/A converter
2001 Aug 03
logo
Analog Devices
PM7524FS AD-PM7524FS Datasheet
721Kb / 10P
   CMOS 8-Bit Buffered Multiplying D/A Converter
REV. C
logo
NEC
UPC624 NEC-UPC624 Datasheet
447Kb / 9P
   8-BIT HIGH-SPEED MULTIPLYING D/A CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com