công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1431-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL1431-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL1431-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL1431-Q1_15 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
TL1431Q1
PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
SLVS534B − JUNE 2004 − REVISED APRIL 2008
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
Table of Application Circuits
APPLICATION
FIGURE
Shunt regulator
16
Single-supply comparator with temperature-compensated threshold
17
Precision high-current series regulator
18
Output control of a three-terminal fixed regulator
19
Higher-current shunt regulator
20
Crowbar
21
Precision 5-V, 1.5-A, 0.5% regulator
22
5-V precision regulator
23
PWM converter with 0.5% reference
24
Voltage monitor
25
Delay timer
26
Precision current limiter
27
Precision constant-current sink
28
NOTE A: R should provide cathode current
≥1 mA to the TL1431 at
minimum V(BATT).
V(BATT)
R
R1
0.1%
R2
0.1%
VI(ref)
VO
TL1431
V
O +
1
) R1
R2
V
I(ref)
Figure 16. Shunt Regulator
V(BATT)
VO
Input
Von ≈2 V
Voff ≈V(BATT)
TL1431
VIT = 2.5 V
GND
Figure 17. Single-Supply Comparator
With Temperature-Compensated Threshold


Số phần tương tự - TL1431-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL1431-Q1 TI1-TL1431-Q1 Datasheet
247Kb / 19P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431-Q1 TI1-TL1431-Q1 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
TL1431-Q1 TI-TL1431-Q1 Datasheet
282Kb / 14P
[Old version datasheet]   CLASS V, PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
More results

Mô tả tương tự - TL1431-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
TL431L UTC-TL431L_11 Datasheet
231Kb / 6P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL431_102 TI-TL431_102 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Weitron Technology
WT431LT1 WEITRON-WT431LT1 Datasheet
591Kb / 5P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL1431 TI1-TL1431_12 Datasheet
812Kb / 27P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Unisonic Technologies
TL431H UTC-TL431H Datasheet
197Kb / 6P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Texas Instruments
TL1431M TI-TL1431M_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
logo
Hangzhou Youwang Electr...
UTC431 YOUWANG-UTC431 Datasheet
97Kb / 4P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LR431ATLT1G LEIDITECH-LR431ATLT1G Datasheet
831Kb / 5P
   PROGRAMMABLE PRECISION REFERENCE
logo
Dongguan Pingjingsemi T...
TL432 PJSEMI-TL432 Datasheet
1Mb / 4P
   Programmable Precision Reference
logo
Texas Instruments
TL1431 TI-TL1431 Datasheet
268Kb / 18P
[Old version datasheet]   PRECISION PROGRAMMABLE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com