công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK682-010-E bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK682-010-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-phase Stepping Motor Driver
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK682-010-E bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

Back Button STK682-010-E Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK682-010-E Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
STK682-010-E
No.A2252-8/20
(5) Forward / reverse switching function
CW/CCW
Operation
L
CW
H
CCW
CLK
CW / CCW
A phase output
B phase output
Excitation
position
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (5)
(4) (3)
(4) (5)
CW mode
CW mode
CCW mode
The internal D/A converter proceeds by a bit on the rising edge of the step signal input to the CLK pin. In addition,
CW and CCW mode are switched by CW and CCW pin setting.
In CW mode, the B phase current is delayed by 90
 relative to the A phase current. In CCW mode, the B phase
current is advanced by 90
 relative to the A phase current.
(6) Output enable function
When the ENABLE pin is set Low, the output is forced OFF and goes to high impedance. However, the internal logic
circuits are operating, so the excitation position proceeds when the CLK is input. Therefore, when ENABLE pin is
returned to High, the output level conforms to the excitation position proceeded by the CLK input.
CLK
ENABLE
A phase output
B phase output
MO
High impedance output
0%


Số phần tương tự - STK682-010-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK68 ETC-STK68 Datasheet
183Kb / 1P
   MCC FACTSHEET
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-050 SANYO-STK681-050 Datasheet
99Kb / 5P
   Bidirectional DC Brush-Type Motor Driver (Io=5A)
STK681-300 SANYO-STK681-300 Datasheet
100Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK681-300 ONSEMI-STK681-300 Datasheet
86Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
May, 2013
logo
Sanyo Semicon Device
STK681-310 SANYO-STK681-310 Datasheet
101Kb / 10P
   Forward/Reverse Motor Driver
More results

Mô tả tương tự - STK682-010-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-630A-E SANYO-STK672-630A-E_11 Datasheet
166Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
STK672-432A-E SANYO-STK672-432A-E_11 Datasheet
165Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
logo
ON Semiconductor
STK672-432A-E ONSEMI-STK672-432A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-440A-E ONSEMI-STK672-440A-E Datasheet
150Kb / 21P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-732A-E ONSEMI-STK672-732A-E Datasheet
143Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-523-E ONSEMI-STK672-523-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-120-SL-E ONSEMI-STK672-120-SL-E Datasheet
174Kb / 11P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-410C-E ONSEMI-STK672-410C-E Datasheet
134Kb / 19P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-533-E ONSEMI-STK672-533-E Datasheet
130Kb / 22P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
STK672-612B-E ONSEMI-STK672-612B-E Datasheet
244Kb / 26P
   2-phase Stepping Motor Driver
June, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com