công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6019 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện 1N6019
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON 500 mW ZENER DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N6019 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  1N6019 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N6019 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation 1N6019 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Số phần tương tự - 1N6019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6019 MICROSEMI-1N6019 Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6019 NJSEMI-1N6019 Datasheet
154Kb / 1P
   500 MILLIWATT GLASS ZENER DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N6019 DIGITRON-1N6019 Datasheet
142Kb / 2P
   500mW ZENER DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N6019 MICROSEMI-1N6019 Datasheet
235Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
1N6019A MICROSEMI-1N6019A Datasheet
225Kb / 3P
   Axial-Leaded 500 mW Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N6019

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N957B-1 MICROSEMI-1N957B-1 Datasheet
92Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N992B MICROSEMI-1N992B Datasheet
221Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N5221-1 MICROSEMI-1N5221-1 Datasheet
102Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N4370 MICROSEMI-1N4370 Datasheet
70Kb / 2P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N5221 MICROSEMI-1N5221 Datasheet
100Kb / 3P
   SILICON 500 mW ZENER DIODES
1N746 MICROSEMI-1N746 Datasheet
217Kb / 3P
   Silicon 500 mW Zener Diodes
1N957BUR-1 MICROSEMI-1N957BUR-1 Datasheet
503Kb / 6P
   Silicon MELF 500 mW Zener Diodes
Rev. 1
logo
Compensated Deuices Inc...
1N6309US CDI-DIODE-1N6309US Datasheet
108Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
1N6309 CDI-DIODE-1N6309 Datasheet
111Kb / 2P
   500 mW ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
RD2.0E NJSEMI-RD2.0E Datasheet
346Kb / 5P
   500 mW PLANAR TYPE SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com