công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM136-5.0 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM136-5.0
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM136-5.0, LM236-5.0, LM336-5.0 5.0V Reference Diode
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM136-5.0 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM136-5.0_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM136-5.0_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
LM136-5.0, LM236-5.0, LM336-5.0
www.ti.com
SNVS750D – JUNE 1999 – REVISED MARCH 2013
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Reverse Voltage Change
Zener Noise Voltage
Figure 7.
Figure 8.
Dynamic Impedance
Response Time
Figure 9.
Figure 10.
Reverse Characteristics
Temperature Drift
Figure 11.
Figure 12.
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM136-5.0 LM236-5.0 LM336-5.0


Số phần tương tự - LM136-5.0_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM136-5.0-MW8 TI1-LM136-5.0-MW8 Datasheet
293Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM136A-5.0QML LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM136-5.0-MW8 TI1-LM136-5.0-MW8 Datasheet
452Kb / 17P
[Old version datasheet]   5.0V Reference Diode
LM136-5.0QML TI1-LM136-5.0QML Datasheet
293Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM136A-5.0QML LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode
LM136-5.0QML TI1-LM136-5.0QML Datasheet
452Kb / 17P
[Old version datasheet]   5.0V Reference Diode
LM136-5.0QML-SP TI1-LM136-5.0QML-SP Datasheet
452Kb / 17P
[Old version datasheet]   5.0V Reference Diode
More results

Mô tả tương tự - LM136-5.0_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM336MX-2.5 TI1-LM336MX-2.5 Datasheet
715Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode
LM136-2.5-N TI1-LM136-2.5-N Datasheet
316Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM136-2.5 LM236-2.5 LM336-2.5V Reference Diode
LM236-2.5-N TI1-LM236-2.5-N Datasheet
715Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode
LM336M-2.5 TI1-LM336M-2.5 Datasheet
715Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode
LM336M-25 TI-LM336M-25 Datasheet
676Kb / 14P
[Old version datasheet]   LM136-2.5/LM236-2.5/LM336-2.5V Reference Diode
LM136-5.0QML TI1-LM136-5.0QML Datasheet
293Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM136A-5.0QML LM136-5.0QML 5.0V Reference Diode
logo
Zetex Semiconductors
ZRB500 ZETEX-ZRB500 Datasheet
143Kb / 5P
   PRECISION 5.0 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Diodes Incorporated
ZREF50 DIODES-ZREF50 Datasheet
78Kb / 4P
   PRECISION 5.0 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
ZR4040_5.0 DIODES-ZR4040_5.0 Datasheet
98Kb / 5P
   PRECISION 5.0 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
logo
Zetex Semiconductors
ZREF50 ZETEX-ZREF50 Datasheet
67Kb / 4P
   PRECISION 5.0 VOLT MICROPOWER VOLTAGE REFERENCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com