công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4770 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện 1N4770
Giải thích chi tiết về linh kiện  9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

1N4770 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  1N4770 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation 1N4770 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Số phần tương tự - 1N4770

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Compensated Deuices Inc...
1N4770 CDI-DIODE-1N4770 Datasheet
112Kb / 2P
   9.1 VOLT NOMINAL ZENER VOLTAGE 5%
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4770 NJSEMI-1N4770 Datasheet
118Kb / 1P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Digitron Semiconductors
1N4770 DIGITRON-1N4770 Datasheet
174Kb / 3P
   9.1V TEMPERATURE COMPENSATED ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
1N4770 YANGJIE-1N4770 Datasheet
116Kb / 3P
   Zener Diodes
1N4770 YANGJIE-1N4770 Datasheet
116Kb / 3P
   Zener Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4770

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N4765 NJSEMI-1N4765 Datasheet
118Kb / 1P
   9.1 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N935 MICROSEMI-1N935 Datasheet
76Kb / 2P
   9.0 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N3154 MICROSEMI-1N3154_1 Datasheet
137Kb / 3P
   8.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N941 NJSEMI-1N941 Datasheet
134Kb / 1P
   11.7 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N3154 MICROSEMI-1N3154 Datasheet
72Kb / 2P
   8.4 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N4564 MICROSEMI-1N4564 Datasheet
82Kb / 2P
   6.4 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N4584 MICROSEMI-1N4584 Datasheet
246Kb / 4P
   6.4 Volt Temperature Compensated Zener Reference Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N941 DIGITRON-1N941 Datasheet
230Kb / 2P
   11.7 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
1N935 DIGITRON-1N935 Datasheet
96Kb / 2P
   9.0 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
logo
Microsemi Corporation
1N4775 MICROSEMI-1N4775 Datasheet
52Kb / 2P
   8.5 VOLT TEMPERATURE COMPENSATED ZENER REFERENCE DIODES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com