công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100LVEO05 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100LVEO05
Giải thích chi tiết về linh kiện  ECL 2-Input Differential AND/NAND
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100LVEO05 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ON Semiconductor

  MC100LVEO05 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100LVEO05 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
MC100LVEP05
http://onsemi.com
8
PACKAGE DIMENSIONS
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
2.90
3.10
0.114
0.122
B
2.90
3.10
0.114
0.122
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.05
0.15
0.002
0.006
F
0.40
0.70
0.016
0.028
G
0.65 BSC
0.026 BSC
L
4.90 BSC
0.193 BSC
M
0
6
0
6
__
_
_
SEATING
PLANE
PIN 1
1
4
85
DETAIL E
B
C
D
A
G
DETAIL E
F
M
L
2X
L/2
-U-
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
0.15 (0.006) T
S
U
M
0.10 (0.004)
V S
T
0.10 (0.004)
-T-
-V-
-W-
0.25 (0.010)
8x
REF
K
IDENT
K
0.25
0.40
0.010
0.016
TSSOP-8
DT SUFFIX
PLASTIC TSSOP PACKAGE
CASE 948R-02
ISSUE A
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSION A DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH
OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE INTERLEAD
FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR
PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 (0.010)
PER SIDE.
5. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
6. DIMENSION A AND B ARE TO BE DETERMINED
AT DATUM PLANE -W-.


Số phần tương tự - MC100LVEO05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC100LVE111 MOTOROLA-MC100LVE111 Datasheet
88Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
logo
ON Semiconductor
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111 Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
MC100LVE111 ONSEMI-MC100LVE111 Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
MC100LVE111FN ONSEMI-MC100LVE111FN Datasheet
64Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE 1:9 DIFFERENTIAL ECL/PECL CLOCK DRIVER
April, 2002 ??Rev. 5
MC100LVE111FN ONSEMI-MC100LVE111FN Datasheet
130Kb / 8P
   3.3V ECL 1:9 Differential Clock Driver
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC100LVEO05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05_06 Datasheet
153Kb / 9P
   5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 5
MC100LVEL05 ONSEMI-MC100LVEL05_06 Datasheet
140Kb / 8P
   3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
December, 2006 ??Rev. 3
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05_09 Datasheet
161Kb / 10P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
October, 2009 ??Rev. 2
MC100LVEP05 ONSEMI-MC100LVEP05 Datasheet
104Kb / 9P
   2.5V / 3.3V ECL 2-Input Differential AND/NAND
May, 2007 - Rev. 0
MC100EP05 ONSEMI-MC100EP05 Datasheet
85Kb / 10P
   3.3V / 5V ECL 2-Input Differential AND/NAND
June, 2004 ??Rev. 6
MC10EP05 ONSEMI-MC10EP05_16 Datasheet
190Kb / 11P
   ECL 2?륤nput Differential AND/NAND
July, 2016 ??Rev. 10
MC100EP105 ONSEMI-MC100EP105 Datasheet
81Kb / 8P
   3.3V / 5V ECL Quad 2-Input Differential AND/NAND
September, 2002 ??Rev. 8
MC10EL04 ONSEMI-MC10EL04_06 Datasheet
126Kb / 8P
   5V ECL 2-Input AND/NAND
November, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10EL05 MICREL-SY10EL05 Datasheet
48Kb / 4P
   2-INPUT DIFFERENTIAL AND/NAND
logo
ON Semiconductor
MC10EL05 ONSEMI-MC10EL05 Datasheet
78Kb / 3P
   2-Input Differential AND/NAND
1996 REV 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com