công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ35003 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ35003
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 7V-50V Input in QFN Package
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMZ35003 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ35003_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ35003_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
STSEL
SS/TR
INH/UVLO
VIN
DNC
PH
PH
PH
PH
PGND
PGND
AGND
DNC
DNC
AGND
AGND
PH
PH
GND_PT
GND_PT
VOUT
VOUT
PH
PH
AGND
VOUT
PGND
LMZ35003
SNVS988 – JULY 2013
www.ti.com
RKG PACKAGE
(TOP VIEW)
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMZ35003


Số phần tương tự - LMZ35003_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ35003RKGR TI1-LMZ35003RKGR Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2.5A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 7V-50V Input in QFN Package
LMZ35003RKGT TI1-LMZ35003RKGT Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2.5A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 7V-50V Input in QFN Package
More results

Mô tả tương tự - LMZ35003_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ35003 TI1-LMZ35003 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2.5A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 7V-50V Input in QFN Package
LMZ31520 TI1-LMZ31520 Datasheet
766Kb / 30P
[Old version datasheet]   20A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ30602 TI-LMZ30602_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ30604 TI-LMZ30604_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   4A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ30606 TI-LMZ30606_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ31520 TI-LMZ31520_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   20A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ30604 TI1-LMZ30604 Datasheet
992Kb / 25P
[Old version datasheet]   4A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 2.95V-6V Input in QFN Package
LMZ31506H TI-LMZ31506H_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   6A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31530 TI1-LMZ31530 Datasheet
768Kb / 30P
[Old version datasheet]   30A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 3.0V-14.5V Input in QFN Package
LMZ31503 TI-LMZ31503_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 4.5V-14.5V Input in QFN Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com