công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1926DL bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SI1926DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI1926DL bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI1926DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI1926DL Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Si1926DL
www.vishay.com
Vishay Siliconix
S14-1565-Rev. F, 04-Aug-14
6
Document Number: 73684
For technical questions, contact: pmostechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25 °C, unless otherwise noted)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon
Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and
reliability data, see www.vishay.com/ppg?73684.
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 400 °C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)


Số phần tương tự - SI1926DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
SI1926DL VISHAY-SI1926DL Datasheet
227Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. D, 05-Apr-10
SI1926DL VISHAY-SI1926DL Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1926DL-T1-E3 VISHAY-SI1926DL-T1-E3 Datasheet
142Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Oct-07
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SI1926DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AMA960N ANALOGPOWER-AMA960N Datasheet
354Kb / 5P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM7962N ANALOGPOWER-AM7962N Datasheet
69Kb / 2P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI9945BDY VISHAY-SI9945BDY Datasheet
271Kb / 10P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-Mar-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2N7002KDW VBSEMI-2N7002KDW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
VBK362K VBSEMI-VBK362K Datasheet
494Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
SI1926DL-T1-GE3 VBSEMI-SI1926DL-T1-GE3 Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL_V01 Datasheet
252Kb / 11P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
435YW VBSEMI-435YW Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K31NTN VBSEMI-UM6K31NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K33NTN VBSEMI-UM6K33NTN Datasheet
945Kb / 6P
   Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIS9634LDN VISHAY-SIS9634LDN Datasheet
209Kb / 7P
   Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 26-Sep-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com