công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ12003 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ12003
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMZ12003 3-A Simple Switcher짰 Power Module with 20-V Maximum Input Voltage
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMZ12003 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ12003_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMZ12003_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 28 page
background image
4.5VIN
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
50
60
70
80
90
100 110
120
AMBIENT TEMPERATURE (°C)
VOUT = 1.8V
JA = 19.6°C/W
4.5VIN
20VIN
12VIN
LMZ12003
SNVS636O – DECEMBER 2009 – REVISED AUGUST 2015
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 12 V; CIN = 10-µF X7R Ceramic; CO = 100-µF X7R Ceramic;
TA = 25°C for efficiency curves and waveforms.
12 VIN 3.3 VO 0.6-A to 3-A Step
Figure 13. Transient Response
Figure 14. Thermal Derating
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMZ12003


Số phần tương tự - LMZ12003_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ12003 NSC-LMZ12003_1 Datasheet
1Mb / 16P
   3A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage
More results

Mô tả tương tự - LMZ12003_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ12008 TI-LMZ12008_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LMZ12008 8-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
LMZ12002EXT TI1-LMZ12002EXT_16 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LMZ12002EXT 2-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
LMZ12001 TI-LMZ12001_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   LMZ12001 1-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
LMZ10503 TI-LMZ10503_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LMZ10503 3-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage
LMZ10504 TI1-LMZ10504_17 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   4-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage
LMZ12008 TI1-LMZ12008 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage
LMZ13608 TI1-LMZ13608 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 36V Maximum Input Voltage
LMZ23605 TI-LMZ23605_15 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   LMZ23605 5-A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module With 36-V Maximum Input Voltage
LMZ13610 TI1-LMZ13610 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 36V Maximum Input Voltage
logo
National Semiconductor ...
LMZ14202 NSC-LMZ14202_1 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com