công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMZ12002 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMZ12002
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LMZ12002 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMZ12002_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMZ12002_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 31 page
background image
0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.8
2.5
3.3
5.0
6.0
OUTPUT CURRENT (A)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.8
2.5
3.3
5.0
6.0
OUTPUT CURRENT (A)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5.0
6.0
OUTPUT CURRENT (A)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.8
1.2
1.5
2.5
3.3
5.0
6.0
OUTPUT CURRENT (A)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.2
1.5
1.8
2.5
3.3
5.0
OUTPUT CURRENT (A)
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
25°C
1.8
1.2
1.5
2.5
3.3
5.0
OUTPUT CURRENT (A)
LMZ12002
www.ti.com
SNVS650H – JANUARY 2010 – REVISED AUGUST 2015
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, the following conditions apply: VIN = 12 V; CIN = 10-µF X7R Ceramic; CO = 100-µF X7R Ceramic;
TA = 25°C for efficiency curves and waveforms.
Figure 7. Efficiency 8-V Input at 25°C
Figure 8. Dissipation 6-V Input at 25°C
Figure 9. Efficiency 12-V Input at 25°C
Figure 10. Dissipation 12-V Input at 25°C
Figure 11. Efficiency 20-V Input at 25°C
Figure 12. Dissipation 20-V Input at 25°C
Copyright © 2010–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LMZ12002


Số phần tương tự - LMZ12002_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMZ12002 NSC-LMZ12002_1 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 20V Maximum Input Voltage
More results

Mô tả tương tự - LMZ12002_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMZ22003 TI-LMZ22003_15 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   3A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
LMZ22005 TI-LMZ22005_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   5A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage
LMZ10505 TI-LMZ10505_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   5A SIMPLE SWITCHER Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage
LMZ10504 TI-LMZ10504_15 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   4A SIMPLE SWITCHER Power Module With 5.5-V Maximum Input Voltage
LMZ22008 TI-LMZ22008_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   8A SIMPLE SWITCHER Power Module With 20-V Maximum Input Voltage and Current Sharing
logo
National Semiconductor ...
LMZ23605TZ NSC-LMZ23605TZ Datasheet
1Mb / 22P
   5A SIMPLE SWITCHER Power Module with 36V Maximum Input Voltage
LMZ22005 NSC-LMZ22005 Datasheet
1Mb / 22P
   5A SIMPLE SWITCHER Power Module with 20V Maximum Input Voltage
LMZ12010 NSC-LMZ12010 Datasheet
1Mb / 22P
   10A SIMPLE SWITCHER Power Module with 20V Maximum Input Voltage
LMZ14202 NSC-LMZ14202_1 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
LMZ14202 NSC-LMZ14202_11 Datasheet
1Mb / 18P
   2A SIMPLE SWITCHER짰 Power Module with 42V Maximum Input Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com