công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SIZ790DT bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Telefunken

tên linh kiện SIZ790DT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TFUNK [Vishay Telefunken]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SIZ790DT bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Telefunken

  SIZ790DT Datasheet HTML 1Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SIZ790DT Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Document Number: 67669
S11-2380-Rev. B, 28-Nov-11
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
SiZ790DT
New Product
This document is subject to change without notice.
THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
CHANNEL-1 TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C, unless otherwise noted)
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
V
SD - Source-to-Drain Voltage (V)
T
J = 150 °C
T
J = 25 °C
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
T
J -Temperature (°C)
I
D = 250 μA
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0.030
02468
10
V
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
I
D = 15 A
0
10
20
30
40
50
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
Time (s)
Safe Operating Area, Junction-to-Ambient
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
V
DS - Drain-to-Source Voltage (V)
* V
GS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
10 s
100 μs
100 ms
1 ms
T
Single Pulse
A = 25 °C
BVDSS Limited
10 ms
1 s
DC
Limited by R
DS(on)*


Số phần tương tự - SIZ790DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ790DT VISHAY-SIZ790DT Datasheet
210Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ790DT VISHAY-SIZ790DT Datasheet
215Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
08-Feb-17
SIZ790DT-T1-GE3 VISHAY-SIZ790DT-T1-GE3 Datasheet
210Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ790DT VISHAY-SIZ790DT_V01 Datasheet
215Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
08-Feb-17
More results

Mô tả tương tự - SIZ790DT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIZ790DT VISHAY-SIZ790DT_V01 Datasheet
215Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
08-Feb-17
SIZ790DT VISHAY-SIZ790DT Datasheet
210Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs with Schottky Diode
Rev. A, 04-Apr-11
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT_12 Datasheet
330Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. D, 11-Jun-12
SIZ920DT VISHAY-SIZ920DT Datasheet
212Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. A, 30-Apr-12
SIZ902DT VISHAY-SIZ902DT Datasheet
222Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 28-Nov-11
SIZ998DT VISHAY-SIZ998DT Datasheet
244Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ918DT VISHAY-SIZ918DT_V01 Datasheet
226Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
SIZ300DT VISHAY-SIZ300DT Datasheet
269Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
Rev. B, 15-Aug-11
logo
Vishay Telefunken
SIZ902DT TFUNK-SIZ902DT Datasheet
223Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
logo
Vishay Siliconix
SIZ200DT VISHAY-SIZ200DT Datasheet
308Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFETs
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com