công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C9732DK-11 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hamamatsu Corporation

tên linh kiện C9732DK-11
Giải thích chi tiết về linh kiện  For soft X-ray imaging, cassette type with USB 2.0 interface Large photodiode area: 120 x 120 mm
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAMAMATSU [Hamamatsu Corporation]
Trang chủ  http://www.hamamatsu.com
Logo HAMAMATSU - Hamamatsu Corporation

C9732DK-11 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hamamatsu Corporation

  C9732DK-11_15 Datasheet HTML 1Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 2Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 3Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 4Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 5Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 6Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 7Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 8Page - Hamamatsu Corporation C9732DK-11_15 Datasheet HTML 9Page - Hamamatsu Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
Flat panel sensor
C9732DK-11
6
After installing DCAM-API in a PC with a USB 2.0 port, connect the C9732DK-11 to that PC.
Connection
Video output
(14-bit digital)
X-ray source
USB2.0
Monitor
PC/AT
(Rear view)
TrgIn
Trgout
OS +
Image acquisition
software
Voltage source
(A.vdd, D.vdd)
C9732DK-11
CMOS FLAT PANEL SENSOR
C9732DK-11
KACCC0544EA


Số phần tương tự - C9732DK-11_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
C9732DK-11 HAMAMATSU-C9732DK-11_11 Datasheet
492Kb / 8P
   For soft X-ray imaging, cassette type with USB 2.0 interface Large photodiode area: 120 횞 120 mm
More results

Mô tả tương tự - C9732DK-11_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hamamatsu Corporation
C9732DK-11 HAMAMATSU-C9732DK-11_11 Datasheet
492Kb / 8P
   For soft X-ray imaging, cassette type with USB 2.0 interface Large photodiode area: 120 횞 120 mm
C9732DK-11 HAMAMATSU-C9732DK-11 Datasheet
951Kb / 6P
   For soft X-ray imaging, cassette type with USB 2.0 interface Large photodiode area: 120 횞 120 mm
C9730DK-10 HAMAMATSU-C9730DK-10_11 Datasheet
490Kb / 8P
   For soft X-ray imaging, cassette type with USB 2.0 interface Photodiode area: 52.8 횞 52.8 mm
C9730DK-10 HAMAMATSU-C9730DK-10 Datasheet
92Kb / 4P
   Large area soft X-ray imaging, high resolution
C9728DK-10 HAMAMATSU-C9728DK-10_15 Datasheet
217Kb / 9P
   For diffraction, cassette type with USB 2.0 interface Photodiode area: 52.8 x 52.8 mm
C9728DK-10 HAMAMATSU-C9728DK-10 Datasheet
89Kb / 4P
   Flat panel sensor Cassette type X-ray sensor with USB 2.0 interface
C9732DK HAMAMATSU-C9732DK Datasheet
96Kb / 4P
   Flat panel sensor Large area/soft X-ray imaging, high resolution
C9728DK-10 HAMAMATSU-C9728DK-10_11 Datasheet
440Kb / 8P
   For diffraction, cassette type with USB 2.0 interface Photodiode area: 52.8 횞 52.8 mm
S10831 HAMAMATSU-S10831_15 Datasheet
651Kb / 9P
   CMOS area image sensors for X-ray imaging
S10830 HAMAMATSU-S10830_15 Datasheet
653Kb / 9P
   CMOS area image sensors for X-ray imaging
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com